データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T835-600G-TR データシート (PDF) - STMicroelectronics

T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics
部品番号 T835-600G-TR
ダウンロード  T835-600G-TR ダウンロード
ファイルサイズ   274.24 Kbytes
ページ   21 Pages
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
部品情報 Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs

T835-600G-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
T835-600G-TR Datasheet PDF - STMicroelectronics

部品番号 T835-600G-TR
ダウンロード  T835-600G-TR Click to download

ファイルサイズ   274.24 Kbytes
ページ   21 Pages
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
部品情報 Snubberless™, logic level and standard 8 A Triacs

T835-600G-TR データシート (HTML) - STMicroelectronics


T835-600G-TR 製品詳細

Features
• On-state rms current, IT(RMS) 8 A
• Repetitive peak off-state voltage, VDRM / VRRM 600 V to 800 V
• Triggering gate current, IGT 5 to 50 mA

Description
Available either in through-hole and surface-mount packages, these devices are
suitable for general purpose AC switching. They can be used as an ON/OFF function
in applications such as static relays, heating regulation, induction motor starting
circuits or for phase control operation in light dimmers and motor speed controllers,
etc.
The Snubberless versions (BTA, BTB08_xxxxW and T8 series) are specially
recommended for use on inductive loads, thanks to their high commutation
performance.
Logic level versions are designed to interface directly with low power drivers such as
Microcontrollers.
By using an internal ceramic pad, the BTA series provide voltage insulated tab (rated
at 2500 VRMS) in compliance with UL standards (file ref.: E81734).




同様の部品番号 - T835-600G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
129Kb / 11P
8A TRIACS
13-Feb-2006
T835-600G-TR STMICROELECTRONICS-T835-600G-TR Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
More results


同様の説明 - T835-600G-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BTA08 STMICROELECTRONICS-BTA08_10 Datasheet
151Kb / 12P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
10-Mar-2010
T8T STMICROELECTRONICS-T8T Datasheet
160Kb / 9P
Snubberless?? logic level and standard 8 A Triacs
20-Sep-2011
T1635-700G-TR STMICROELECTRONICS-T1635-700G-TR Datasheet
114Kb / 10P
16 A Snubberless?? logic level and standard Triacs
11-Mar-2010
BTA12-700SWRG STMICROELECTRONICS-BTA12-700SWRG Datasheet
140Kb / 12P
12 A Snubberless?? logic level and standard triacs
28-Sep-2007
logo
Kersemi Electronic Co.,...
BTA16-600B KERSEMI-BTA16-600B Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600BW KERSEMI-BTA16-600BW Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-600SW KERSEMI-BTA16-600SW Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
BTA16-700B KERSEMI-BTA16-700B Datasheet
1Mb / 6P
16 A Snubberless, logic level and standard Triacs
logo
STMicroelectronics
BTA12 STMICROELECTRONICS-BTA12_V01 Datasheet
236Kb / 16P
12 A Snubberless™, logic level and standard Triacs
07-Feb-2019
BTA16 STMICROELECTRONICS-BTA16_V01 Datasheet
217Kb / 18P
Snubberless™, logic level and standard 16 A Triacs
30-May-2018
More results




STMicroelectronics について


Stmicroelectronicsは、スイスのジュネーブに拠点を置く多国籍の電子機器および半導体メーカーです。

同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーション向けに、マイクロコントローラー、センサー、パワーアンプ、統合サーキットなど、幅広い製品を提供しています。

1987年に設立されたStmicroelectronicsは、100か国以上で事業を展開しており、世界最大の半導体企業の1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。