データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NJM2830 データシート (PDF) - New Japan Radio

NJM2830 Datasheet PDF - New Japan Radio
部品番号 NJM2830
ダウンロード  NJM2830 ダウンロード
ファイルサイズ   590.53 Kbytes
ページ   22 Pages
メーカー  NJRC [New Japan Radio]
ホームページ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
部品情報 LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJM2830 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NJM2830 Datasheet PDF - New Japan Radio

部品番号 NJM2830
ダウンロード  NJM2830 Click to download

ファイルサイズ   590.53 Kbytes
ページ   22 Pages
メーカー  NJRC [New Japan Radio]
ホームページ  http://www.jrc.co.jp/eng/index.html
Logo NJRC - New Japan Radio
部品情報 LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR

NJM2830 データシート (HTML) - New Japan Radio


NJM2830 製品詳細

GENERAL DESCRIPTION
The NJM2830 is a 300mA output low dropout voltage regulator
with ON/OFF control.
Advanced Bipolar technology achieves low noise, high ripple
rejection and low quiescent current.
2.1V to 15.5V output voltage range, 1 F small decoupling
capacitor, built-in noise bypass capacitor make the NJM2830
suitable for various applications.

FEATURES
Output voltage options available 2.1 15.5V (0.1V step)
High Ripple Rejection 75dB typ. (f=1kHz Vo=3V Version)
Output Noise Voltage Vno=50 Vrms typ. (Vo=3V Version)
Output capacitor with 1.0 F ceramic capacitor (Vo 5.6V)
Output Current Io(max.)=300mA
High Precision Output Vo 1.0%
Low Dropout Voltage 0.10V typ. (Io=100mA)
ON/OFF Control (Active High)
Internal Thermal Overload Protection
Internal Over Current Protection
Bipolar Technology
Package Outline SOT-89-5




同様の部品番号 - NJM2830

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nisshinbo Micro Devices...
NJM2830 NISSHINBO-NJM2830 Datasheet
590Kb / 22P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2014-03-20
NJM2830U1-03 NISSHINBO-NJM2830U1-03 Datasheet
590Kb / 22P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2014-03-20
NJM2830U1-05 NISSHINBO-NJM2830U1-05 Datasheet
590Kb / 22P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2014-03-20
NJM2830U1-06 NISSHINBO-NJM2830U1-06 Datasheet
590Kb / 22P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2014-03-20
NJM2830U1-08 NISSHINBO-NJM2830U1-08 Datasheet
590Kb / 22P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
Ver.2014-03-20
More results


同様の説明 - NJM2830

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA78DL05BS TOSHIBA-TA78DL05BS Datasheet
255Kb / 7P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DL05F TOSHIBA-TA78DL05F Datasheet
332Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TA78DS05BP TOSHIBA-TA78DS05BP Datasheet
303Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
Samsung semiconductor
KA78R08 SAMSUNG-KA78R08 Datasheet
162Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
KA78R12 SAMSUNG-KA78R12 Datasheet
164Kb / 5P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
logo
New Japan Radio
NJM2886 NJRC-NJM2886 Datasheet
156Kb / 8P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2870 NJRC-NJM2870 Datasheet
166Kb / 9P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2881 NJRC-NJM2881 Datasheet
219Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2865 NJRC-NJM2865 Datasheet
175Kb / 10P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
NJM2845DL1-33-TE1 NJRC-NJM2845DL1-33-TE1 Datasheet
290Kb / 16P
LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com