データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

0638160280 データシート (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0638160280 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
部品番号 0638160280
ダウンロード  0638160280 ダウンロード
ファイルサイズ   37.91 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Battery Powered Crimping Tool, 220V

0638160280 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
0638160280 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

部品番号 0638160280
ダウンロード  0638160280 Click to download

ファイルサイズ   37.91 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.
部品情報 Battery Powered Crimping Tool, 220V

0638160280 データシート (HTML) - Molex Electronics Ltd.


0638160280 製品詳細

General
Product Family Application Tooling
Series 207129
Comments See Tooling Specification (PDF) Above
Function Crimp
Geographic Area Global
Level of Automation Automatic
More Detailed Tech Information applicationtooling@molex.com
Overview Application Tooling
Product Name N/A
Taxonomy Crimp Presses and Crimp Hand T
Tool Type Battery Powered Hand Tool
UPC 191128864510
Warranty Disclaimer CAUTION: Molex tooling crimp specifications are
valid only when used with Molex terminals and tooling
manufactured by Molex and sold by Molex or authorized
distributors ("Molex Tooling"). When using tooling
other than Molex Tooling with Molex specific connector
systems listed in our ATS documents, the Molex tooling
qualification does not apply and the responsibility for
full qualification of the connector system is that of the
customer. Molex accepts no liability for connector
performance or tooling support where tooling other
than Molex Tooling is used or where Molex Tooling is
modified.




同様の部品番号 - 0638160280

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0638160285 MOLEX-0638160285 Datasheet
39Kb / 1P
220V Battery Charger
08/26/2022
More results


同様の説明 - 0638160280

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0638160100 MOLEX11-0638160100 Datasheet
37Kb / 1P
Air Powered Crimping Tool
0638160200 MOLEX11-0638160200 Datasheet
38Kb / 1P
Battery Powered Crimping Tool
0638160500 MOLEX11-0638160500 Datasheet
41Kb / 1P
Bench Adapter for Air Powered Crimping Tool
0638161000 MOLEX11-0638161000 Datasheet
39Kb / 1P
Battery Powered Crimping Tool
0638161050 MOLEX11-0638161050 Datasheet
38Kb / 1P
Battery Powered Crimping Tool
logo
Rosenberger Hochfrequen...
11W161-800 ROSENBERGER-11W161-800 Datasheet
681Kb / 3P
Crimping Tool
logo
Weidmuller
9028770000 WEIDMULLER-9028770000 Datasheet
60Kb / 2P
Assortment crimping tool, Crimping tool: STRIPAX-Plus
September 28, 2021
logo
HARTING Technology Grou...
09-99-000-0990 HARTING-09-99-000-0990 Datasheet
941Kb / 2P
Battery Crimping Tool Set
2021-10-01
logo
Molex Electronics Ltd.
63816-0270 MOLEX-63816-0270 Datasheet
4Mb / 32P
Battery Crimping Tool
08-21-18
0638160270 MOLEX-0638160270 Datasheet
37Kb / 1P
Battery Powered Crimping Tool, 110V
08/26/2022
More results




Molex Electronics Ltd. について


Molex Electronics Ltd.はKoch Industries、Inc。の子会社であり、電子および光ファイバー相互接続ソリューションのグローバルメーカーです。

同社は1938年に設立され、イリノイ州ライルに本社を置いています。

Molexは、コネクタ、ケーブルアセンブリ、スイッチ、その他のパッシブコンポーネントなど、幅広い相互接続製品を提供しています。

これらの製品は、自動車、データ通信、家電、産業機器、医療機器、通信など、さまざまな業界で使用されています。

Molexは、40か国以上の運営と施設を備えており、Interconnect Solutions市場でのイノベーションとテクノロジーのリーダーシップで知られています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com