データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA1000-800-10X データシート (PDF) - Vishay Barry

TA1000-800-10X Datasheet PDF - Vishay Barry
部品番号 TA1000-800-10X
ダウンロード  TA1000-800-10X ダウンロード
ファイルサイズ   63.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

TA1000-800-10X Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TA1000-800-10X Datasheet PDF - Vishay Barry

部品番号 TA1000-800-10X
ダウンロード  TA1000-800-10X Click to download

ファイルサイズ   63.55 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  BARRY [Vishay Barry]
ホームページ  https://barryind.com/
Logo BARRY - Vishay Barry
部品情報 Aluminum Nitride

TA1000-800-10X データシート (HTML) - Vishay Barry


TA1000-800-10X 製品詳細

Features:
♦ AlN material
♦ 800 Watt Input Power (CW)
♦ DC - 1 GHz Performance

General Description:
The TA1000-800-10X is a 100 Ohm Aluminum Nitride
flanged termination with an input power of 800 Watts (CW)
while maintaining a constant 100°C flange temperature.




同様の部品番号 - TA1000-800-10X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transko Electronics, In...
TA1000AM TRANSKO-TA1000AM Datasheet
410Kb / 4P
RF Band Pass SAW Filter
Revision 0: December 2006
TA1000BM TRANSKO-TA1000BM Datasheet
410Kb / 4P
RF Band Pass SAW Filter
Revision 0: March 2008
More results


同様の説明 - TA1000-800-10X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Barry
TA50R0-800-15X BARRY-TA50R0-800-15X Datasheet
68Kb / 1P
Aluminum Nitride
Revision Date 06/19/12
TV1005CT-50R0JN-2Q-01 BARRY-TV1005CT-50R0JN-2Q-01 Datasheet
157Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.A 02/06/04
TA50R0-100-2X BARRY-TA50R0-100-2X Datasheet
158Kb / 1P
Aluminum Nitride
Rev.A 04/09/04
TA50R0-100-7X BARRY-TA50R0-100-7X Datasheet
128Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/14/10
TVC2335CT-50R0GN-2T-15 BARRY-TVC2335CT-50R0GN-2T-15 Datasheet
549Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
02/23/07
TVC3523CT-50R0GN-2T BARRY-TVC3523CT-50R0GN-2T Datasheet
160Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
05/23/08
D06Z-50R0J2T-04C36-X BARRY-D06Z-50R0J2T-04C36-X Datasheet
176Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.B 04/18/08
TVC3737CT-50R0JN-2T-04 BARRY-TVC3737CT-50R0JN-2T-04 Datasheet
178Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 04/18/08
TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 BARRY-TZC3725CT-XXXXJN-2T-01 Datasheet
191Kb / 1P
ALUMINUM NITRIDE
Rev.C 06/14/06
RA1000-80-3X BARRY-RA1000-80-3X Datasheet
127Kb / 1P
Aluminum Nitride
12/04/08
More results




Vishay Barry について


Vishay Barryは、受動的な電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。

Vishay Barryは、航空宇宙、軍事、医療産業でのアプリケーションを要求するための高精度、薄膜、厚い繊維抵抗器、抵抗器アレイ、特殊なパッシブコンポーネントの生産を専門としています。

同社はケンタッキー州フランクリンに本社を置いており、ヨーロッパとアジアに追加の場所があります。

Vishay Barry製品は、厳しい品質と信頼性の基準を満たすように設計および製造されており、医療機器、産業自動化システム、軍事および航空宇宙システムなどの幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com