データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PRV6SSLAAYB12502MA データシート (PDF) - Vishay Siliconix

PRV6SSLAAYB12502MA Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 PRV6SSLAAYB12502MA
ダウンロード  PRV6SSLAAYB12502MA ダウンロード
ファイルサイズ   205.2 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic

PRV6SSLAAYB12502MA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PRV6SSLAAYB12502MA Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 PRV6SSLAAYB12502MA
ダウンロード  PRV6SSLAAYB12502MA Click to download

ファイルサイズ   205.2 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic

PRV6SSLAAYB12502MA データシート (HTML) - Vishay Siliconix


PRV6SSLAAYB12502MA 製品詳細

FEATURES
• PRV6S high power rating 1.5 W at 70 °C (cermet)
• PRV6A 0.75 W at 70 °C (conductive plastic)
• Tests according to CECC 41000 or IEC 60393-1
• Low cost
• Fully sealed and panel sealed
• Compatible RV6 (MIL R 94)
• Mechanical endurance 50 000 cycles
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - PRV6SSLAAYB12502MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
PRV6SBAAAXB12 VISHAY-PRV6SBAAAXB12 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
PRV6SBABBXB12 VISHAY-PRV6SBABBXB12 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
PRV6SBABGXB12 VISHAY-PRV6SBABGXB12 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
PRV6SBLAAXB12 VISHAY-PRV6SBLAAXB12 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
PRV6SBLBBXB12 VISHAY-PRV6SBLBBXB12 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
More results


同様の説明 - PRV6SSLAAYB12502MA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
PRV6 VISHAY-PRV6 Datasheet
167Kb / 3P
Fully Sealed Potentiometers Cermet (PRV6) Conductive Plastic (PARV6)
15-Apr-02
PRV6 VISHAY-PRV6_06 Datasheet
137Kb / 4P
Fully Sealed Potentiometers Cermet (PRV6) Conductive Plastic (PARV6)
29-Jun-06
P10 VISHAY-P10_17 Datasheet
105Kb / 5P
3/8" Square Panel Potentiometer Miniature - Cermet - Fully Sealed
04-Jul-17
P11S VISHAY-P11S_17 Datasheet
256Kb / 15P
12.5 mm Modular Panel Potentiometer Cermet (P11S) or Conductive Plastic Elements (P11A)
20-Jul-17
P12 VISHAY-P12_17 Datasheet
144Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
P13 VISHAY-P13_17 Datasheet
137Kb / 7P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer
04-Jul-17
PRV6 VISHAY-PRV6_17 Datasheet
216Kb / 6P
Fully Sealed Potentiometer Cermet or Conductive Plastic
04-Jul-17
P11S VISHAY-P11S_V01 Datasheet
228Kb / 15P
12.5 mm Modular Panel Potentiometer Cermet (P11S) or Conductive Plastic Elements (P11A)
21-Nov-2022
P12 VISHAY-P12_V01 Datasheet
124Kb / 6P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
04-Jul-17
P13 VISHAY-P13_V01 Datasheet
121Kb / 7P
Fully Sealed Container Cermet Potentiometer Professional Grade
21-Nov-2022
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com