データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

25456 データシート (PDF) - Alpha Wire

25456 Datasheet PDF - Alpha Wire
部品番号 25456
ダウンロード  25456 ダウンロード
ファイルサイズ   93.15 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

25456 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
25456 Datasheet PDF - Alpha Wire

部品番号 25456
ダウンロード  25456 Click to download

ファイルサイズ   93.15 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ALPHAWIRE [Alpha Wire]
ホームページ  http://www.alphawire.com
Logo ALPHAWIRE - Alpha Wire
部品情報 Customer Specification

25456 データシート (HTML) - Alpha Wire


25456 製品詳細

Construction
Alpha Wire | 711 Lidgerwood Avenue, Elizabeth, NJ 07207
Tel: 1-800-52 ALPHA (25742), Web: www.alphawire.com
Diameters (In)
1) Component 1 6 X 1 PAIR
a) Conductor 20 (7/28) AWG Tinned Copper 0.038
b) Insulation 0.016" Wall, Nom. PVC 0.070
(1) Color Code Alpha Wire Color Code A
Pair Color Pair Color Pair Color
1 BLACK-RED 3 BLACK-GREEN 5 BLACK-BROWN
2 BLACK-WHITE 4 BLACK-BLUE 6 BLACK-YELLOW
c) Pair 2/Cond Cabled Together
(1) Twists: 6.0 Twists/foot (min)
2) Cable Assembly 6 Components Cabled
a) Twists: 2.4 Twists/foot (min)
b) Orientation:
Components to be arranged from
INSIDE LAYER to OUTSIDE LAYER
c) Core Wrap
Nonwoven Polyester Tape, 20%
Overlap, Min.
3) Shield: Alum/Mylar Tape, 20% Overlap, Min.
a) Foil Direction Foil Facing In
b) Drain Wire 20 (7/28) AWG Tinned Copper
4) Jacket
0.032" Wall, Nom.,Polyurethane
(TPU)
0.419 (0.437 Max.)
a) Color(s) Slate, Black, Yellow, Orange, Blue, Green, Red, Sand Beige, White
b) Ripcord 1 End 810 Denier Nylon
c) Print
ALPHA WIRE-* P/N 25456
XTRAGUARD(R) 2 RU AWM 20668 VW-1 OR CRU
AWM I/II A/B 90C 300 VOLTS FT1 CE
ROHS (SEQ FOOTAGE)
* = Factory Code




同様の部品番号 - 25456

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KR Electronics, Inc.
2545 KR-2545 Datasheet
199Kb / 2P
Bandpass Filter
logo
Heyco.
2545 HEYCO-2545 Datasheet
132Kb / 1P
Break-Away Bumpers
2545 HEYCO-2545 Datasheet
132Kb / 1P
Break-Away Bumpers
logo
Alpha Wire
25450-12 ALPHAWIRE-25450-12 Datasheet
395Kb / 4P
14 (41/30) AWG Tinned Copper
25450-15 ALPHAWIRE-25450-15 Datasheet
395Kb / 4P
14 (41/30) AWG Tinned Copper
More results


同様の説明 - 25456

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha Wire
5010_15C ALPHAWIRE-5010_15C Datasheet
72Kb / 3P
Customer Specification
251731 ALPHAWIRE-251731 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
453821 ALPHAWIRE-453821 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/24/2022
101 ALPHAWIRE-101 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
103 ALPHAWIRE-103 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
1069 ALPHAWIRE-1069 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/25/2022
108 ALPHAWIRE-108 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
1138C ALPHAWIRE-1138C_V01 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
121910C ALPHAWIRE-121910C Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
2549911 ALPHAWIRE-2549911 Datasheet
100Kb / 4P
Customer Specification
8/26/2022
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com