データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

VS-VSKL30008PBF データシート (PDF) - Vishay Siliconix

VS-VSKL30008PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 VS-VSKL30008PBF
ダウンロード  VS-VSKL30008PBF ダウンロード
ファイルサイズ   223.4 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A

VS-VSKL30008PBF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
VS-VSKL30008PBF Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 VS-VSKL30008PBF
ダウンロード  VS-VSKL30008PBF Click to download

ファイルサイズ   223.4 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A

VS-VSKL30008PBF データシート (HTML) - Vishay Siliconix


VS-VSKL30008PBF 製品詳細

FEATURES
• Electrically isolated base plate
• 3000 VRMS isolating voltage
• Industrial standard package
• Simplified mechanical designs, rapid assembly
• High surge capability
• Large creepage distances
• UL approved file E78996
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - VS-VSKL30008PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-VSKL300 VISHAY-VS-VSKL300 Datasheet
225Kb / 8P
Industrial standard package
11-Apr-14
VS-VSKL300 VISHAY-VS-VSKL300 Datasheet
224Kb / 8P
INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A
27-Jul-2018
VS-VSKL300 VISHAY-VS-VSKL300_V01 Datasheet
224Kb / 8P
INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A
27-Jul-2018
More results


同様の説明 - VS-VSKL30008PBF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VSKL300-08PBF VISHAY-VSKL300-08PBF Datasheet
279Kb / 7P
INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A
29-Sep-08
VSKT152 VISHAY-VSKT152 Datasheet
199Kb / 8P
Thyristor/Thyristor, 150 A (New INT-A-PAK Power Module)
25-Apr-08
VSKL300-08PBF VISHAY-VSKL300-08PBF_10 Datasheet
292Kb / 8P
INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A
04-May-10
VSKT152 VISHAY-VSKT152_10 Datasheet
215Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 150 A (New INT-A-PAK Power Module)
04-May-10
VS-VSKL300 VISHAY-VS-VSKL300_V01 Datasheet
224Kb / 8P
INT-A-PAK Power Module Thyristor/Diode, 300 A
27-Jul-2018
VS-VSKT152 VISHAY-VS-VSKT152_V01 Datasheet
213Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 150 A (INT-A-PAK Power Module)
27-Jul-2018
VS-VSKU162PBF VISHAY-VS-VSKU162PBF_V01 Datasheet
246Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 160 A (INT-A-PAK Power Modules)
27-Jul-2018
VS-VSKU162...PBF VISHAY-VS-VSKU162...PBF Datasheet
245Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 160 A (INT-A-PAK Power Modules)
27-Jul-2018
VS-VSKT15204PBF VISHAY-VS-VSKT15204PBF_V01 Datasheet
213Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 150 A (INT-A-PAK Power Module)
27-Jul-2018
VS-VSKU162 VISHAY-VS-VSKU162 Datasheet
246Kb / 9P
Thyristor/Thyristor, 160 A (INT-A-PAK Power Modules)
27-Jul-2018
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com