データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

VS-VSUD405CW60 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

VS-VSUD405CW60 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 VS-VSUD405CW60_V02
ダウンロード  VS-VSUD405CW60 ダウンロード
ファイルサイズ   145.11 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 FRED Pt® Ultrafast Soft Recovery Diode, 400 A

VS-VSUD405CW60 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
VS-VSUD405CW60 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 VS-VSUD405CW60_V02
ダウンロード  VS-VSUD405CW60 Click to download

ファイルサイズ   145.11 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 FRED Pt® Ultrafast Soft Recovery Diode, 400 A

VS-VSUD405CW60 データシート (HTML) - Vishay Siliconix


VS-VSUD405CW60 製品詳細

FEATURES
• Ultrafast recovery
• UL approved file E222165
• Designed for industrial level
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - VS-VSUD405CW60_V02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
VS-VSUD405CW60 VISHAY-VS-VSUD405CW60_V01 Datasheet
145Kb / 7P
FRED Pt® , Ultrafast Soft Recovery Diode, 400 A
14-Dec-2018
More results


同様の説明 - VS-VSUD405CW60_V02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
60EPU02PBF VISHAY-60EPU02PBF_12 Datasheet
207Kb / 9P
Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A FRED Pt®
15-Aug-11
VS-80EBU02 VISHAY-VS-80EBU02 Datasheet
137Kb / 8P
Ultrafast Soft Recovery Diode, 80 A FRED Pt®
15-Jun-11
VS-60EPU04HN3 VISHAY-VS-60EPU04HN3 Datasheet
199Kb / 8P
Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A FRED Pt®
10-Jul-15
VS-60EPU06HN3 VISHAY-VS-60EPU06HN3 Datasheet
194Kb / 8P
Ultrafast Soft Recovery Diode, 60 A FRED Pt®
09-Jul-15
VS-VSUD400CW60 VISHAY-VS-VSUD400CW60 Datasheet
146Kb / 6P
FRED Pt® , Ultrafast Soft Recovery Diode Module, 400 A
03-Nov-16
VS-VSUD405CW60 VISHAY-VS-VSUD405CW60 Datasheet
180Kb / 7P
FRED Pt® Ultrafast Soft Recovery Diode, 400 A
03-Nov-16
VS-VSUD410CW60 VISHAY-VS-VSUD410CW60 Datasheet
123Kb / 7P
FRED Pt® , Ultrafast Soft Recovery Diode Module, 400 A
18-Dec-2018
VS-VSUD410CW60 VISHAY-VS-VSUD410CW60_V01 Datasheet
123Kb / 7P
FRED Pt®, Ultrafast Soft Recovery Diode Module, 400 AS
18-Dec-2018
VS-VSUD400CW60 VISHAY-VS-VSUD400CW60_V02 Datasheet
131Kb / 6P
FRED Pt® Ultrafast Soft Recovery Diode Module, 400 A
14-Dec-2018
VS-VSUD410CW60 VISHAY-VS-VSUD410CW60_V02 Datasheet
123Kb / 7P
FRED Pt® Ultrafast Soft Recovery Diode Module, 400 A
18-Dec-2018
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com