データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLWY7900 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

TLWY7900 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 TLWY7900_V02
ダウンロード  TLWY7900 ダウンロード
ファイルサイズ   303.47 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 TELUX LED

TLWY7900 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TLWY7900 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 TLWY7900_V02
ダウンロード  TLWY7900 Click to download

ファイルサイズ   303.47 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 TELUX LED

TLWY7900 データシート (HTML) - Vishay Siliconix


TLWY7900 製品詳細

DESCRIPTION
The TELUX series is a clear, non diffused LED for
applications where supreme luminous flux is required. It
is designed in an industry standard 7.62 mm square
package utilizing highly developed AllnGaP technology.
The supreme heat dissipation of TELUX allows applications
at high ambient temperatures.
All packing units are binned for luminous flux, forward
voltage, and color to achieve the most homogenous light
appearance in application.
SAE and ECE color requirements for automobile application
are available for color red.


FEATURES
• High luminous flux
• Supreme heat dissipation: RthJP is 90 K/W
• High operating temperature:
Tamb = -40 °C to +110 °C
• Meets SAE and ECE color requirements for the
automobile industry for color red
• Packed in tubes for automatic insertion
• Luminous flux, forward voltage, and color
categorized for each tube
• Small mechanical tolerances allow precise
usage of external reflectors or lightguides
• Compatible with wave solder processes according to
CECC 00802 and J-STD-020
• ESD-withstand voltage: up to 2 kV according to
JESD 22-A114-B
• AEC-Q101 qualified
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - TLWY7900_V02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TLWY7900 VISHAY-TLWY7900 Datasheet
280Kb / 14P
TELUX LED
14-Jan-05
TLWY7900 VISHAY-TLWY7900 Datasheet
2Mb / 4P
LEDs for Automotive and Outdoor Applications
TLWY7900 VISHAY-TLWY7900 Datasheet
304Kb / 9P
TELUX LED
07-Oct-15
More results


同様の説明 - TLWY7900_V02

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TLWW8600 VISHAY-TLWW8600 Datasheet
172Kb / 6P
TELUX LED
22-Apr-03
TLWB VISHAY-TLWB Datasheet
280Kb / 14P
TELUX LED
14-Jan-05
TLWR8900 VISHAY-TLWR8900 Datasheet
228Kb / 8P
TELUX LED
15-Dec-10
VLWB9600 VISHAY-VLWB9600 Datasheet
291Kb / 7P
TELUX LED
15-Dec-10
VLWR9630 VISHAY-VLWR9630 Datasheet
299Kb / 7P
TELUX LED
14-Jun-12
VLWW9900 VISHAY-VLWW9900 Datasheet
295Kb / 8P
TELUX LED
15-Dec-10
VLWY9930 VISHAY-VLWY9930 Datasheet
292Kb / 7P
TELUX LED
14-Jun-12
TLWR9600 VISHAY-TLWR9600_V01 Datasheet
220Kb / 5P
TELUX LED
07-Oct-15
VLWB9900 VISHAY-VLWB9900_V01 Datasheet
322Kb / 7P
TELUX LED
20-Sep-2021
TLWY8900 VISHAY-TLWY8900_V02 Datasheet
330Kb / 9P
TELUX LED
18-Apr-17
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com