データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1284634 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1284634 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1284634
ダウンロード  1284634 ダウンロード
ファイルサイズ   253.72 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Connector - PV-C4F-S 6-16 ()

1284634 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1284634 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1284634
ダウンロード  1284634 Click to download

ファイルサイズ   253.72 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 Connector - PV-C4F-S 6-16 ()

1284634 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1284634 製品詳細

Photovoltaic connector, Range of articles: SUNCLIX, Connector, housing material: PPE, color:
black, number of positions: 1, min. conductor cross section: 6 mm2, max. conductor cross
section: 16 mm2, rated voltage: 1500 V DC, rated current: 60 A, Connection method: Springcage,
Type of contact: Socket, min. cable diameter: 5.5 mm, max. cable diameter: 10 mm

Your advantages
• Convenient, secure spring connection technology
• High yield, thanks to silver-plated contacts
• Convenient release without a special tool
• One-piece DC connector




同様の部品番号 - 1284634

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1284632 PHOENIX-1284632 Datasheet
257Kb / 10P
Connector - PV-C4M-S 6-16 (-)
More results


同様の説明 - 1284634

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1020775 PHOENIX-1020775 Datasheet
71Kb / 3P
Connector - PV-C4M-S 2,5-6
1020776 PHOENIX-1020776 Datasheet
65Kb / 2P
Connector - PV-C4F-S 2,5-6
1774674 PHOENIX-1774674 Datasheet
73Kb / 4P
Plug-in connector - PV-CF-S 2,5-6 ()
1774687 PHOENIX-1774687 Datasheet
76Kb / 4P
Plug-in connector - PV-CM-S 2,5-6 (-)
1789821 PHOENIX-1789821 Datasheet
68Kb / 3P
Connector - PV-C1F-S 2,5-6 ()
1789834 PHOENIX-1789834 Datasheet
69Kb / 3P
Connector - PV-C1M-S 2,5-6 (-)
1790784 PHOENIX-1790784 Datasheet
68Kb / 3P
Connector - PV-CF-S 6-16 ()
1790797 PHOENIX-1790797 Datasheet
69Kb / 3P
Connector - PV-CM-S 6-16 (-)
1284632 PHOENIX-1284632 Datasheet
257Kb / 10P
Connector - PV-C4M-S 6-16 (-)
1231076 PHOENIX-1231076 Datasheet
242Kb / 9P
ES-C4F-S-CO1 - Connector
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com