データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1333139 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1333139 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1333139
ダウンロード  1333139 ダウンロード
ファイルサイズ   176.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 USB cable - NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM

1333139 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1333139 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1333139
ダウンロード  1333139 Click to download

ファイルサイズ   176.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 USB cable - NBC-USB2.0-UAM/2,0-PVC/UAM

1333139 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1333139 製品詳細

USB cable, design: USB-A, degree of protection: IP20, cable length: 2 m, number of positions: 9,
cable outlet: straight, USB 2.0

Your advantages
• Data transmission up to 480 Mbps
• Reliable data transmission thanks to 100 % testing




同様の部品番号 - 1333139

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1333130 PHOENIX-1333130 Datasheet
175Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/0,3-PVC/UAM
1333131 PHOENIX-1333131 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
1333136 PHOENIX-1333136 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM
1333137 PHOENIX-1333137 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM
1333138 PHOENIX-1333138 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
More results


同様の説明 - 1333139

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1333130 PHOENIX-1333130 Datasheet
175Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/0,3-PVC/UAM
1333131 PHOENIX-1333131 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/0,5-PVC/UAM
1333136 PHOENIX-1333136 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,0-PVC/UAM
1333137 PHOENIX-1333137 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,5-PVC/UAM
1333138 PHOENIX-1333138 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/1,8-PVC/UAM
1333140 PHOENIX-1333140 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/3,0-PVC/UAM
1333145 PHOENIX-1333145 Datasheet
176Kb / 5P
USB cable - NBC-USB2.0-UAM/5,0-PVC/UAM
1333156 PHOENIX-1333156 Datasheet
177Kb / 5P
USB cable - NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UAM
1333157 PHOENIX-1333157 Datasheet
177Kb / 5P
USB cable - NBC-USB3.0-UAM/3,0-PVC/UAM
1333187 PHOENIX-1333187 Datasheet
177Kb / 5P
USB cable - NBC-USB3.0-UAM/2,0-PVC/UCM
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com