データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PDTD113ZT-Q データシート (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PDTD113ZT-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
部品番号 PDTD113ZT-Q
ダウンロード  PDTD113ZT-Q ダウンロード
ファイルサイズ   201.28 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
ホームページ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
部品情報 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ

PDTD113ZT-Q Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PDTD113ZT-Q Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

部品番号 PDTD113ZT-Q
ダウンロード  PDTD113ZT-Q Click to download

ファイルサイズ   201.28 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
ホームページ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
部品情報 NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ

PDTD113ZT-Q データシート (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PDTD113ZT-Q 製品詳細

1. General description
NPN 500 mA Resistor-Equipped Transistor (RET) in a small SOT23 Surface-Mounted Device
(SMD) plastic package.
PNP complement: PDTB113ZT

2. Features and benefits
• Built-in bias resistors
• Reduces component count
• Simplifies circuit design
• Reduces pick and place costs
• 500 mA output current capability
• ± 10 % resistor ratio tolerance
• Qualified according to AEC-Q101 and recommended for use in automotive applications

3. Applications
• Digital application in automotive and industrial segments
• Cost-saving alternative for BC817 series in digital applications
• Controlling IC inputs
• Switching loads




同様の部品番号 - PDTD113ZT-Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PDTD113ZT PHILIPS-PDTD113ZT Datasheet
948Kb / 12P
Low VCEsat (BISS) transistors
May 2006
PDTD113ZT NXP-PDTD113ZT Datasheet
71Kb / 9P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
Rev. 02-23 March 2009
PDTD113ZT NXP-PDTD113ZT Datasheet
71Kb / 9P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
Rev. 02-23 March 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTD113ZT NEXPERIA-PDTD113ZT Datasheet
897Kb / 8P
50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ
1 January 2023
logo
NXP Semiconductors
PDTD113ZT NXP-PDTD113ZT_13 Datasheet
71Kb / 9P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor R1 = 1 kW, R2 = 10 kW
Rev. 02-23 March 2009
More results


同様の説明 - PDTD113ZT-Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nexperia B.V. All right...
PDTD123YT-Q NEXPERIA-PDTD123YT-Q Datasheet
221Kb / 11P
50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
22 July 2022
PDTB113ET NEXPERIA-PDTB113ET Datasheet
239Kb / 11P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ
Rev. 3 - 14 September 2010
PDTB113ZT NEXPERIA-PDTB113ZT Datasheet
206Kb / 8P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ
15 January 2021
PDTB123YT-Q NEXPERIA-PDTB123YT-Q Datasheet
222Kb / 10P
PNP 500 mA, 50 V resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
25 February 2022
PDTB123YT NEXPERIA-PDTB123YT Datasheet
240Kb / 9P
50 V, 500 mA PNP resistor-equipped transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
1 January 2023
PDTC114ET NEXPERIA-PDTC114ET Datasheet
240Kb / 13P
50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ
1 July 2022
PDTD113E_SER NEXPERIA-PDTD113E_SER Datasheet
245Kb / 11P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 1 kΩ, R2 = 1 kΩ
Rev. 02 - 16 November 2009
PDTD113ZT NEXPERIA-PDTD113ZT Datasheet
897Kb / 8P
50 V, 500 mA NPN resistor-equipped transistor; R1 = 1 kΩ, R2 = 10 kΩ
1 January 2023
PDTD123Y_SER NEXPERIA-PDTD123Y_SER Datasheet
246Kb / 11P
NPN 500 mA, 50 V resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kΩ, R2 = 10 kΩ
Rev. 02 - 16 November 2009
PDTD143ET-Q NEXPERIA-PDTD143ET-Q Datasheet
247Kb / 13P
500 mA, 50 V NPN resistor-equipped transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ
5 January 2022
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com