データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEU540L データシート (PDF) - CET-MOS Technology Corp.

CEU540L Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.
部品番号 CEU540L
ダウンロード  CEU540L ダウンロード
ファイルサイズ   617.16 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEU540L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CEU540L Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.

部品番号 CEU540L
ダウンロード  CEU540L Click to download

ファイルサイズ   617.16 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEU540L データシート (HTML) - CET-MOS Technology Corp.


CEU540L 製品詳細

FEATURES
100V, 25A, RDS(ON) = 50mW @VGS = 10V.
Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
High power and current handing capability.
TO-251 & TO-252 package.
Lead free product is acquired.
RDS(ON) = 53mW @VGS = 5V.




同様の部品番号 - CEU540L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chino-Excel Technology
CEU540L CET-CEU540L Datasheet
685Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


同様の説明 - CEU540L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PHD83N03LT PHILIPS-PHD83N03LT Datasheet
282Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
PHP112N06T PHILIPS-PHP112N06T Datasheet
262Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-07 March 2001
PHP47NQ10T PHILIPS-PHP47NQ10T Datasheet
267Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 May 2001
PHP78NQ03LT PHILIPS-PHP78NQ03LT Datasheet
292Kb / 14P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 November 2001
SI4410DY PHILIPS-SI4410DY Datasheet
266Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 02-05 July 2001
SI4416DY PHILIPS-SI4416DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-05 June 2001
SI4420DY PHILIPS-SI4420DY Datasheet
254Kb / 12P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-28 May 2001
SI9956DY PHILIPS-SI9956DY Datasheet
253Kb / 13P
N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-16 July 2001
logo
Fairchild Semiconductor
FDC633N FAIRCHILD-FDC633N Datasheet
278Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
FDT459N FAIRCHILD-FDT459N Datasheet
89Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com