データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CEP6405 データシート (PDF) - CET-MOS Technology Corp.

CEP6405 Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.
部品番号 CEP6405
ダウンロード  CEP6405 ダウンロード
ファイルサイズ   950.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEP6405 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CEP6405 Datasheet PDF - CET-MOS Technology Corp.

部品番号 CEP6405
ダウンロード  CEP6405 Click to download

ファイルサイズ   950.88 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  CET-MOS [CET-MOS Technology Corp.]
ホームページ  https://www.cet-mos.com/en/index.asp
Logo CET-MOS - CET-MOS Technology Corp.
部品情報 P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

CEP6405 データシート (HTML) - CET-MOS Technology Corp.


CEP6405 製品詳細

FEATURES
-60V, -22A, RDS(ON) = 46mW @VGS = -10V.
Super high dense cell design for extremely low RDS(ON).
High power and current handing capability.
TO-220 & TO-263 package.
RoHS compliant.
RDS(ON) = 60mW @VGS = -4.5V.




同様の部品番号 - CEP6405

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chino-Excel Technology
CEP6426 CET-CEP6426 Datasheet
407Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


同様の説明 - CEP6405

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD419 AOSMD-AOD419 Datasheet
119Kb / 5P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM4435A CET-CEM4435A Datasheet
106Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CES2321 CET-CES2321 Datasheet
108Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED2303 CET-CED2303 Datasheet
140Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED3423 CET-CED3423 Datasheet
258Kb / 4P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
BSS84W DIODES-BSS84W_1 Datasheet
100Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30205 Rev. 9 - 2
DMP2104V DIODES-DMP2104V Datasheet
231Kb / 4P
P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30942 Rev. 3 - 2
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHM2331PT CHENMKO-CHM2331PT Datasheet
482Kb / 3P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CHM4431JPT CHENMKO-CHM4431JPT Datasheet
190Kb / 2P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CHM4435AZPT CHENMKO-CHM4435AZPT Datasheet
199Kb / 2P
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com