データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IDTQS3VH384 データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

IDTQS3VH384 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 IDTQS3VH384
ダウンロード  IDTQS3VH384 ダウンロード
ファイルサイズ   447.74 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS3VH384 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IDTQS3VH384 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 IDTQS3VH384
ダウンロード  IDTQS3VH384 Click to download

ファイルサイズ   447.74 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH

IDTQS3VH384 データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


IDTQS3VH384 製品詳細

APPLICATIONS:
• Hot-swapping
• 10/100 Base-T, Ethernet LAN switch
• Low distortion analog switch
• Replaces mechanical relay
• ATM 25/155 switching
FEATURES:
• N channel FET switches with no parasitic diode to VCC
– Isolation under power-off conditions
– No DC path to VCC or GND
– 5V tolerant in OFF and ON state
• 5V tolerant I/Os
• Low RON - 4Ω typical
• Flat RON characteristics over operating range
• Rail-to-rail switching 0 - 5V
• Bidirectional dataflow with near-zero delay: no added ground
bounce
• Excellent RON matching between channels
• VCC operation: 2.3V to 3.6V
• High bandwidth - up to 500MHz
• LVTTL-compatible control Inputs
• Undershoot Clamp Diodes on all switch and control Inputs
• Low I/O capacitance, 4pF typical
• Available in QSOP and TSSOP packages




同様の部品番号 - IDTQS3VH384

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3VH384 IDT-IDTQS3VH384 Datasheet
80Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH384 IDT-IDTQS3VH384 Datasheet
280Kb / 8P
2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH384PA IDT-IDTQS3VH384PA Datasheet
80Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH384PAG IDT-IDTQS3VH384PAG Datasheet
80Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
IDTQS3VH384Q IDT-IDTQS3VH384Q Datasheet
80Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
More results


同様の説明 - IDTQS3VH384

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Integrated Device Techn...
IDTQS3VH384 IDT-IDTQS3VH384 Datasheet
80Kb / 8P
QUICKSWITCH PRODUCTS 2.5V / 3.3V 10-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
IDTQS32XVH2245 RENESAS-IDTQS32XVH2245 Datasheet
439Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JUNE 2011
IDTQS32XVH245 RENESAS-IDTQS32XVH245 Datasheet
438Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JUNE 2011
IDTQS32XVH384 RENESAS-IDTQS32XVH384 Datasheet
453Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V/3.3V 20-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
SEPTEMBER 2011
IDTQS34XVH2245 RENESAS-IDTQS34XVH2245 Datasheet
437Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 32-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS34XVH245 RENESAS-IDTQS34XVH245 Datasheet
436Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 32-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS3VH16211 RENESAS-IDTQS3VH16211 Datasheet
401Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 24-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
JANUARY 2013
IDTQS3VH16244 RENESAS-IDTQS3VH16244 Datasheet
439Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 16-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2014
IDTQS3VH2245 RENESAS-IDTQS3VH2245 Datasheet
438Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 8-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
FEBRUARY 2014
IDTQS3VH244 RENESAS-IDTQS3VH244 Datasheet
451Kb / 9P
QUICKSWITCH® PRODUCTS 2.5V / 3.3V 8-BIT HIGH BANDWIDTH BUS SWITCH
MAY 2013
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com