データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

VBA3615 データシート (PDF) - VBsemi Electronics Co.,Ltd

VBA3615 Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd
部品番号 VBA3615
ダウンロード  VBA3615 ダウンロード
ファイルサイズ   642.83 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
部品情報 Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET

VBA3615 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
VBA3615 Datasheet PDF - VBsemi Electronics Co.,Ltd

部品番号 VBA3615
ダウンロード  VBA3615 Click to download

ファイルサイズ   642.83 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  VBSEMI [VBsemi Electronics Co.,Ltd]
ホームページ  www.VBsemi.com
Logo VBSEMI - VBsemi Electronics Co.,Ltd
部品情報 Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET

VBA3615 データシート (HTML) - VBsemi Electronics Co.,Ltd


VBA3615 製品詳細

FEATURES
• Halogen-free According to IEC 61249-2-21
Definition
• TrenchFET® Power MOSFET
• 100 % UIS Tested
• 100 % Rg Tested
• Compliant to RoHS Directive 2002/95/EC
APPLICATIONS
• Set Top Box
• Low Current DC/DC




同様の部品番号 - VBA3615

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBA3638 VBSEMI-VBA3638 Datasheet
723Kb / 9P
Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 째C MOSFET
VBA3638 VBSEMI-VBA3638 Datasheet
714Kb / 9P
Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
VBA3638S VBSEMI-VBA3638S Datasheet
760Kb / 9P
Dual N-Channel 60 V (D-S) Super Trench Power MOSFET
VBA3638 VBSEMI-VBA3638_V01 Datasheet
714Kb / 9P
Dual N-Channel 60 V (D-S) 175 °C MOSFET
VBA3695 VBSEMI-VBA3695 Datasheet
732Kb / 9P
Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - VBA3615

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9945BDY VISHAY-SI9945BDY Datasheet
271Kb / 10P
Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
02-Mar-09
logo
Analog Power
AM7962N ANALOGPOWER-AM7962N Datasheet
69Kb / 2P
Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AMA960N ANALOGPOWER-AMA960N Datasheet
354Kb / 5P
Dual N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBK362K VBSEMI-VBK362K Datasheet
494Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
2N7002KDW VBSEMI-2N7002KDW Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
435YW VBSEMI-435YW Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K31NTN VBSEMI-UM6K31NTN Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
UM6K33NTN VBSEMI-UM6K33NTN Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
SSM6N7002BFU VBSEMI-SSM6N7002BFU Datasheet
945Kb / 6P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1926DL VISHAY-SI1926DL_V01 Datasheet
252Kb / 11P
Dual N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
04-Aug-14
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com