データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BOXER-6616 データシート (PDF) - AAEON Technology

BOXER-6616 Datasheet PDF - AAEON Technology
部品番号 BOXER-6616
ダウンロード  BOXER-6616 ダウンロード
ファイルサイズ   579.22 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  AAEON [AAEON Technology]
ホームページ  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology
部品情報 Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® Processor N3350/N4200

BOXER-6616 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
BOXER-6616 Datasheet PDF - AAEON Technology

部品番号 BOXER-6616
ダウンロード  BOXER-6616 Click to download

ファイルサイズ   579.22 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  AAEON [AAEON Technology]
ホームページ  http://www.aaeon.com
Logo AAEON - AAEON Technology
部品情報 Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® Processor N3350/N4200

BOXER-6616 データシート (HTML) - AAEON Technology


BOXER-6616 製品詳細

Features
■ Intel® Pentium® N4200 2.5 GHz/ Celeron® N3350 2.4 GHz
■ DDR3L 1600MHz SODIMM x 1, Memory Max. up to 8GB
■ COM x 6: RS-232/422/485 x 2 + RS-232 x 4
■ USB 3.2 Gen 1 x 4
■ VGA + HDMI Output, Support Dual View/ Simultaneous Display
■ Supports 2.5” Drive Bay x 1, mSATA
■ Supports 8 Channel TTL Level DIO x 1 (Optional)
■ AAEON’s Hi-Safe Support
■ Supports DC 9~24V with Power Protection
■ Wide Operating Temperature: -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
■ AT/ATX Switch, Remote Power On/Off Switch




同様の部品番号 - BOXER-6616

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AAEON Technology
BOXER-6614 AAEON-BOXER-6614 Datasheet
520Kb / 2P
Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/ Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
2022/09/14
BOXER-6614-A1-1210 AAEON-BOXER-6614-A1-1210 Datasheet
520Kb / 2P
Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/ Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
2022/09/14
BOXER-6614-A11M-1210 AAEON-BOXER-6614-A11M-1210 Datasheet
520Kb / 2P
Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/ Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
2022/09/14
BOXER-6614-A12-1210 AAEON-BOXER-6614-A12-1210 Datasheet
520Kb / 2P
Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/ Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
2022/09/14
BOXER-6614-A1M-1210 AAEON-BOXER-6614-A1M-1210 Datasheet
520Kb / 2P
Fanless Embedded Box PC with Intel® Celeron® N2930 Quad Core 1.83 GHz/ Celeron® N2807 Dual Core 1.58 GHz
2022/09/14
More results


同様の説明 - BOXER-6616

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AAEON Technology
GENE-APL6 AAEON-GENE-APL6 Datasheet
606Kb / 2P
3.5” SubCompact Board with Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
2022/12/30
GENE-APL7 AAEON-GENE-APL7 Datasheet
527Kb / 2P
3.5” SubCompact Board with Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
2022/12/27
GENESYS-APL7 AAEON-GENESYS-APL7 Datasheet
418Kb / 2P
3.5" SubCompact Board System with Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
PICO-APL4-SEMI AAEON-PICO-APL4-SEMI Datasheet
483Kb / 2P
PICO-SEMI TurnKit with Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
2022/10/04
BOXER-6404U AAEON-BOXER-6404U Datasheet
350Kb / 2P
Compact Embedded Box PC with Intel® Celeron® Processor SoC
2022/02/08
BOXER-6405M AAEON-BOXER-6405M Datasheet
358Kb / 2P
Fanless Compact Embedded Computer with Intel® Celeron®/Pentium® Processor
BOXER-6710 AAEON-BOXER-6710 Datasheet
336Kb / 2P
Din Rail Mount Embedded BOX PC with Intel® Atom™ Processor N4200 or N3350
logo
BCM Advanced Research.
EPC-APL BCM-EPC-APL Datasheet
394Kb / 1P
Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor Fanless Tiny System
07/25/2018
logo
AAEON Technology
UP4000 AAEON-UP4000 Datasheet
669Kb / 2P
UP Developer Board with Intel® Celeron® N3350/ Intel® Pentium® N4200/ Intel Atom® x7-E3950 Processor SoC
2022/10/25
UPS-APLC2F-A20-0232 AAEON-UPS-APLC2F-A20-0232 Datasheet
611Kb / 2P
UP Squared Developer Board with Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350 Processor SoC
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com