データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPET05US3 データシート (PDF) - TECH PUBLIC Electronics co LTD

TPET05US3 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD
部品番号 TPET05US3
ダウンロード  TPET05US3 ダウンロード
ファイルサイズ   954.39 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
ホームページ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
部品情報 TVS Diode Array

TPET05US3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TPET05US3 Datasheet PDF - TECH PUBLIC Electronics co LTD

部品番号 TPET05US3
ダウンロード  TPET05US3 Click to download

ファイルサイズ   954.39 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TECHPUBLIC [TECH PUBLIC Electronics co LTD]
ホームページ  www.sot23.com.tw
Logo TECHPUBLIC - TECH PUBLIC Electronics co LTD
部品情報 TVS Diode Array

TPET05US3 データシート (HTML) - TECH PUBLIC Electronics co LTD


TPET05US3 製品詳細

Features
150 Watts peak pulse power (tp = 8/20ps)
Transient protection for high speed data lines to
IEC 61000-4-2 (ESD) +15KV (air), +8kV (contact)
IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns)
Working voltages : 5V
Protects one bidirectional line or two unidirectional lines
Low operating and clamping voltages
Solid-state silicon avalanche technology




同様の部品番号 - TPET05US3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toppower Electronic Tec...
TPET0503 TOPPOWER-TPET0503 Datasheet
190Kb / 3P
1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
TPET0503 TOPPOWER-TPET0503 Datasheet
722Kb / 3P
1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
TPET0503 TOPPOWER-TPET0503 Datasheet
786Kb / 4P
1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
TPET0503 TOPPOWER-TPET0503 Datasheet
249Kb / 4P
1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
TPET0503-W2 TOPPOWER-TPET0503-W2 Datasheet
165Kb / 3P
0.25W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
More results


同様の説明 - TPET05US3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Yea Shin Technology Co....
YSAZ5V6T3 YEASHIN-YSAZ5V6T3 Datasheet
855Kb / 3P
TVS DIODE ARRAY
YSOTXXC YEASHIN-YSOTXXC Datasheet
800Kb / 3P
TVS DIODE ARRAY
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM15 BILIN-SM15 Datasheet
111Kb / 3P
TVS DIODE ARRAY
Rev.A
SM24 BILIN-SM24 Datasheet
111Kb / 3P
TVS DIODE ARRAY
logo
Rectron Semiconductor
TEMP03 RECTRON-TEMP03 Datasheet
352Kb / 5P
TVS Diode Array
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM12T1 LEIDITECH-SM12T1 Datasheet
373Kb / 3P
TVS Diode Array
SM48 LEIDITECH-SM48 Datasheet
312Kb / 3P
TVS Diode Array
GSOT05C LEIDITECH-GSOT05C Datasheet
447Kb / 3P
TVS Diode Array
Rev : 01.06.2014
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SM05T1G-TP TECHPUBLIC-SM05T1G-TP Datasheet
977Kb / 4P
TVS Diode Array
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMXX UMW-SMXX Datasheet
425Kb / 3P
TVS Diode Array
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com