データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PMEG4005AESF データシート (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

PMEG4005AESF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
部品番号 PMEG4005AESF
ダウンロード  PMEG4005AESF ダウンロード
ファイルサイズ   709.89 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
ホームページ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
部品情報 40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG4005AESF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PMEG4005AESF Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

部品番号 PMEG4005AESF
ダウンロード  PMEG4005AESF Click to download

ファイルサイズ   709.89 Kbytes
ページ   16 Pages
メーカー  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
ホームページ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
部品情報 40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier

PMEG4005AESF データシート (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


PMEG4005AESF 製品詳細

1. General description
Planar Maximum Efficiency General Application (MEGA) Schottky barrier rectifier with
an integrated guard ring for stress protection in a DSN0603-2 (SOD962-2) leadless ultra
small Chip-Scale Package (CSP).

2. Features and benefits
• Average forward current IF(AV) ≤ 0.5 A
• Reverse voltage VR ≤ 40 V
• Low forward voltage typ. VF = 250 mV
• Low reverse current typ. IR = 3 μA
• Package height typ. 0.3 mm

3. Applications
• Low voltage rectification
• High efficiency DC-to-DC conversion
• Switch Mode Power Supply (SMPS)
• Ultra high speed switching
• LED backlight for mobile application




同様の部品番号 - PMEG4005AESF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PMEG4005AESF NXP-PMEG4005AESF Datasheet
200Kb / 16P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 February 2015
More results


同様の説明 - PMEG4005AESF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PMEG4005EPK PHILIPS-PMEG4005EPK Datasheet
1Mb / 14P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
Rev. 2-6 March 2012
PMEG4005EPK PHILIPS-PMEG4005EPK_15 Datasheet
1Mb / 14P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
Rev. 2-6 March 2012
PMEG4005AESF NXP-PMEG4005AESF Datasheet
200Kb / 16P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 February 2015
logo
Nexperia B.V. All right...
PMEG4005CEA NEXPERIA-PMEG4005CEA Datasheet
697Kb / 14P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4005CEJ NEXPERIA-PMEG4005CEJ Datasheet
686Kb / 13P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4005EGW NEXPERIA-PMEG4005EGW Datasheet
683Kb / 12P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4005ESF NEXPERIA-PMEG4005ESF Datasheet
705Kb / 14P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
PMEG4005EGW-Q NEXPERIA-PMEG4005EGW-Q Datasheet
221Kb / 11P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
10 August 2022
PMEG4005EJ-Q NEXPERIA-PMEG4005EJ-Q Datasheet
187Kb / 10P
40 V, 0.5 A very low VF MEGA Schottky barrier rectifier
6 August 2021
PMEG4005EPK NEXPERIA-PMEG4005EPK Datasheet
246Kb / 12P
40 V, 0.5 A low VF MEGA Schottky barrier rectifier
30 April 2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com