データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CMPA901A020S データシート (PDF) - WOLFSPEED, INC.

CMPA901A020S Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.
部品番号 CMPA901A020S
ダウンロード  CMPA901A020S ダウンロード
ファイルサイズ   1398.83 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
ホームページ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
部品情報 9.0 - 10.0 GHz, 20 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier

CMPA901A020S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CMPA901A020S Datasheet PDF - WOLFSPEED, INC.

部品番号 CMPA901A020S
ダウンロード  CMPA901A020S Click to download

ファイルサイズ   1398.83 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  WOLFSPEED [WOLFSPEED, INC.]
ホームページ  https://www.wolfspeed.com/
Logo WOLFSPEED - WOLFSPEED, INC.
部品情報 9.0 - 10.0 GHz, 20 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier

CMPA901A020S データシート (HTML) - WOLFSPEED, INC.


CMPA901A020S 製品詳細

Description
Cree’s CMPA901A020S is a packaged, 20W HPA utilizing Cree’s high performance,
0.15um GaN on SiC production process. The CMPA901A020S operates from
9-10 GHz and targets pulsed radar applications such as marine weather radar.
With 3 stages of gain, this high performance amplifier provides >30dB of large
signal gain, potentially lowering the transmit BOM count, and >50% efficiency
to support lower system DC power requirements and simplify system thermal
management solutions. Packaged in a small 6x6 mm plastic overmold QFN, the
CMPA901A020S also supports reduced board space requirements and highthroughput manufacturing lines.
Features
• Freq: 9 – 10 GHz
• Psat > 20 W
• PAE > 45%
• LS Gain > 30 dB
• 6x6 mm Overmold QFN
• Lower system costs
• Reduced board area
Applications
• X-Band Pulsed Radar
• Marine Weather Radar
• Military Radar




同様の部品番号 - CMPA901A020S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CMPA901A020S CREE-CMPA901A020S Datasheet
1Mb / 15P
9.3 - 9.6 GHz, 25 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
More results


同様の説明 - CMPA901A020S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CMPA0060025D CREE-CMPA0060025D Datasheet
614Kb / 7P
25 W, 20 MHz - 6.0 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
Rev 1.2
CMPA9396025S CREE-CMPA9396025S Datasheet
2Mb / 16P
9.3 - 9.6 GHz, 25 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
CMPA901A020S CREE-CMPA901A020S Datasheet
1Mb / 15P
9.3 - 9.6 GHz, 25 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
CMPA801B030S CREE-CMPA801B030S Datasheet
4Mb / 17P
7.9 - 11.0 GHz, 40 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
CMPA3135060S CREE-CMPA3135060S Datasheet
1Mb / 16P
3.1 - 3.5 GHz, 60 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
logo
WOLFSPEED, INC.
CMPA3135060S WOLFSPEED-CMPA3135060S Datasheet
1Mb / 16P
3.1 - 3.5 GHz, 60 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
Rev. 1.0, 2022-8-25
CMPA801B030S WOLFSPEED-CMPA801B030S Datasheet
4Mb / 17P
7.9 - 11.0 GHz, 40 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
Rev. 1.0, 2022-12-15
CMPA901A035F WOLFSPEED-CMPA901A035F Datasheet
1Mb / 22P
35 W, 9.0 - 11.0 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
Rev 0.4 April 2021
CMPA901A035F1 WOLFSPEED-CMPA901A035F1 Datasheet
1Mb / 15P
35 W, 9.0 - 10 GHz, GaN MMIC, Power Amplifier
Rev 0.0 March 2021
CMPA9396025S WOLFSPEED-CMPA9396025S Datasheet
2Mb / 16P
9.3 - 9.6 GHz, 25 W, Packaged GaN MMIC Power Amplifier
Rev. 1.0, 2022-8-23
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com