データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AN7025K データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

AN7025K Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 AN7025K
ダウンロード  AN7025K ダウンロード
ファイルサイズ   386.3 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 AM Tuner/FM-IF FM MPX

AN7025K Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
AN7025K Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 AN7025K
ダウンロード  AN7025K Click to download

ファイルサイズ   386.3 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 AM Tuner/FM-IF FM MPX

AN7025K データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor


AN7025K 製品詳細

Features
1-chip IC incomporating AM Tuner FM IF and FM MPX
functions
Low power consumption, IcQ = 7.2mA (FM),
4.3mA (AM)
Wide operating voltage supply range:; Vcc=1.8V ~ 6.6V
Built-in stereo indicator drive and AM AGC
Phase-locked-ioop MPX demodulation




同様の部品番号 - AN7025K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
AN702 VISHAY-AN702 Datasheet
316Kb / 6P
Efficient ISDN Power Converters Using the Si9100
logo
Panasonic Semiconductor
AN7024 PANASONIC-AN7024 Datasheet
430Kb / 7P
AM Tuner, FM-IF MPX IC for Radio, Radio Cassette Recorder
More results


同様の説明 - AN7025K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA8186P TOSHIBA-TA8186P Datasheet
274Kb / 8P
AM/FM IFMPX
logo
Samsung semiconductor
KA22900-D SAMSUNG-KA22900-D Datasheet
242Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX
KA2295-Q SAMSUNG-KA2295-Q Datasheet
247Kb / 8P
AM/FM TUNER MPX
KB22902 SAMSUNG-KB22902 Datasheet
122Kb / 6P
AM/FM TUNER MPX
S1A0900X01 SAMSUNG-S1A0900X01 Datasheet
197Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX
S1A0902X01 SAMSUNG-S1A0902X01 Datasheet
263Kb / 20P
AM/FM TUNER MPX
S1A0903X01 SAMSUNG-S1A0903X01 Datasheet
119Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX PLL
S1A2298A01 SAMSUNG-S1A2298A01 Datasheet
172Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX
S1A0901A01 SAMSUNG-S1A0901A01 Datasheet
154Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX
KA22901 SAMSUNG-KA22901 Datasheet
212Kb / 10P
AM/FM TUNER MPX
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com