データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPC3237TK-E2 データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

UPC3237TK-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 UPC3237TK-E2
ダウンロード  UPC3237TK-E2 ダウンロード
ファイルサイズ   341.6 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPC3237TK-E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
UPC3237TK-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 UPC3237TK-E2
ダウンロード  UPC3237TK-E2 Click to download

ファイルサイズ   341.6 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT

UPC3237TK-E2 データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


UPC3237TK-E2 製品詳細

FEATURES
• Supply voltage : VCC = 2.4 to 3.3 V (2.8 V TYP.)
• Low current consumption : ICC = 5 mA TYP. @ VCC = 2.8 V
• Low Noise : NF = 1.4 dB TYP. @ f = 470 MHz
: NF = 1.5 dB TYP. @ f = 770 MHz
• Power gain : GP = 15.3 dB TYP. @ f = 470 MHz
: GP = 13.5 dB TYP. @ f = 770 MHz
• High-density surface mounting : 6-pin lead-less minimold package (1.5 × 1.1 × 0.55 mm)




同様の部品番号 - UPC3237TK-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
California Eastern Labs
UPC3237TK-E2 CEL-UPC3237TK-E2 Datasheet
620Kb / 7P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC3237TK-E2-A CEL-UPC3237TK-E2-A Datasheet
620Kb / 7P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
More results


同様の説明 - UPC3237TK-E2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
UPC1225H NEC-UPC1225H Datasheet
391Kb / 17P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1270H NEC-UPC1270H Datasheet
729Kb / 16P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC1883 NEC-UPC1883 Datasheet
229Kb / 4P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC37M31 NEC-UPC37M31 Datasheet
86Kb / 11P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
California Eastern Labs
UPC3226TB CEL-UPC3226TB Datasheet
416Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
NEC
UPC1227V NEC-UPC1227V Datasheet
599Kb / 6P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PC1470 RENESAS-PC1470_15 Datasheet
183Kb / 8P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
UPC177GR-9LG RENESAS-UPC177GR-9LG Datasheet
314Kb / 12P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2007
UPC317 RENESAS-UPC317 Datasheet
345Kb / 10P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
2000
UPC339 RENESAS-UPC339 Datasheet
236Kb / 13P
BIPOLAR ANALOG INTEGRATED CIRCUIT
1997
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com