データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI8931 データシート (PDF) - Skyworks Solutions Inc.

SI8931 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.
部品番号 SI8931
ダウンロード  SI8931 ダウンロード
ファイルサイズ   1667.78 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Si8931 and Si8932 Isolated Analog Amplifier

SI8931 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SI8931 Datasheet PDF - Skyworks Solutions Inc.

部品番号 SI8931
ダウンロード  SI8931 Click to download

ファイルサイズ   1667.78 Kbytes
ページ   30 Pages
メーカー  SKYWORKS [Skyworks Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.skyworksinc.com
Logo SKYWORKS - Skyworks Solutions Inc.
部品情報 Si8931 and Si8932 Isolated Analog Amplifier

SI8931 データシート (HTML) - Skyworks Solutions Inc.


SI8931 製品詳細

Features
• 0 to 2.5 V nominal input voltage
• Low signal delay: 1 μs
• Typical input offset: 0.16 mV
• Typical gain error: ±0.06%
• Excellent drift specifications
- 0.75 μV/°C offset drift
- 6 ppm/°C typical gain drift
• Typical nonlinearity: 0.01%
• Typical SNR: 76 dB
• High common-mode transient immunity: 75 kV/μs
• Automotive-grade OPNs available
- AEC-Q100 qualification
- AIAG-compliant PPAP documentation support
- IMDS and CAMDS listing support
• Compact packages
- 8-pin wide body stretched SOIC
- 8-pin narrow body SOIC
• –40 to 125 °C




同様の部品番号 - SI8931

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Skyworks Solutions Inc.
SI8935 SKYWORKS-SI8935 Datasheet
1Mb / 28P
Si8935/36/37 Delta-Sigma Modulator for Voltage Measurement
Revision B May, 2023
SI8935B-AS SKYWORKS-SI8935B-AS Datasheet
1Mb / 28P
Si8935/36/37 Delta-Sigma Modulator for Voltage Measurement
Revision B May, 2023
SI8935B-IS SKYWORKS-SI8935B-IS Datasheet
1Mb / 28P
Si8935/36/37 Delta-Sigma Modulator for Voltage Measurement
Revision B May, 2023
SI8935D-AS4 SKYWORKS-SI8935D-AS4 Datasheet
1Mb / 28P
Si8935/36/37 Delta-Sigma Modulator for Voltage Measurement
Revision B May, 2023
SI8935D-IS4 SKYWORKS-SI8935D-IS4 Datasheet
1Mb / 28P
Si8935/36/37 Delta-Sigma Modulator for Voltage Measurement
Revision B May, 2023
More results


同様の説明 - SI8931

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Harris Corporation
CA3256 HARRIS-CA3256 Datasheet
389Kb / 11P
25MHz, BiMOS Analog Video Switch and Amplifier
logo
Analog Devices
6B11 AD-6B11 Datasheet
416Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
6B21 AD-6B21 Datasheet
361Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
6B11 AD-6B11_15 Datasheet
421Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
REV. 0
6B12 AD-6B12_15 Datasheet
372Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
REV. 0
6B13 AD-6B13_15 Datasheet
374Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
REV. 0
6B21 AD-6B21_15 Datasheet
362Kb / 8P
Isolated, Field Configurable Analog Input
REV. 0
UG-534 AD-UG-534 Datasheet
618Kb / 8P
Isolated error amplifier
Rev. 0
logo
Contec Co., Ltd
ADI12-8GY CONTEC-ADI12-8GY Datasheet
280Kb / 3P
Isolated Analog Input Module
DAI12-4GY CONTEC-DAI12-4GY Datasheet
266Kb / 3P
Isolated Analog Output Module
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com