データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPD12115 データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

UPD12115 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 UPD12115
ダウンロード  UPD12115 ダウンロード
ファイルサイズ   365.87 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD12115 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
UPD12115 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 UPD12115
ダウンロード  UPD12115 Click to download

ファイルサイズ   365.87 Kbytes
ページ   12 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 MOS INTEGRATED CIRCUIT

UPD12115 データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


UPD12115 製品詳細

FEATURES
• Output Current: 1.0 A
• Output Voltage: 1.5 V (Fixed type)
• Output Voltage Tolerance: VO ± 2.0% (TJ = 25°C)
• Dropout Voltage: VDIF = 1.0 V MAX. (IO = 1.0 A)
• Quiescent Current: 150 μ A TYP. (IO = 0 A)
• Standby Current: 1 μ A
• Available for laminated ceramic capacitor: (Electric capacity 10 μ F or higher)
• On-chip over-current protection circuit
• On-chip thermal shut down circuit




同様の部品番号 - UPD12115

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
UPD12115 NEC-UPD12115 Datasheet
199Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD12115T1F NEC-UPD12115T1F Datasheet
199Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD12115T1F-E1-AT NEC-UPD12115T1F-E1-AT Datasheet
199Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD12115T1F-E2-AT NEC-UPD12115T1F-E2-AT Datasheet
199Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results


同様の説明 - UPD12115

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
UPD720122 NEC-UPD720122 Datasheet
650Kb / 82P
MOS Integrated Circuit
UPD720110 NEC-UPD720110 Datasheet
405Kb / 32P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD703130 NEC-UPD703130 Datasheet
601Kb / 72P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16874 NEC-UPD16874 Datasheet
218Kb / 19P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD16601 NEC-UPD16601 Datasheet
98Kb / 13P
MOS Integrated Circuit
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
UPD121W18AT1F NEC-UPD121W18AT1F Datasheet
265Kb / 16P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
UPD121A10 NEC-UPD121A10 Datasheet
214Kb / 10P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
UPD166021T1F RENESAS-UPD166021T1F Datasheet
382Kb / 25P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
PD166105GS RENESAS-PD166105GS_15 Datasheet
134Kb / 17P
MOS INTEGRATED CIRCUIT
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com