データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DMN2009UFDF データシート (PDF) - Diodes Incorporated

DMN2009UFDF Datasheet PDF - Diodes Incorporated
部品番号 DMN2009UFDF
ダウンロード  DMN2009UFDF ダウンロード
ファイルサイズ   572.25 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMN2009UFDF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DMN2009UFDF Datasheet PDF - Diodes Incorporated

部品番号 DMN2009UFDF
ダウンロード  DMN2009UFDF Click to download

ファイルサイズ   572.25 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  DIODES [Diodes Incorporated]
ホームページ  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
部品情報 20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMN2009UFDF データシート (HTML) - Diodes Incorporated


DMN2009UFDF 製品詳細

Features
 0.6mm Profile – Ideal for Low Profile Applications
 PCB Footprint of 4mm2
 Low Gate Threshold Voltage
 Low On-Resistance
 Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
 Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
 For automotive applications requiring specific change control
(i.e. parts qualified to AEC-Q100/101/104/200, PPAP capable,
and manufactured in IATF 16949 certified facilities), please
contact us or your local Diodes representative.

Applications
 General purpose interfacing switches
 Power management functions




同様の部品番号 - DMN2009UFDF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
DMN2009UCA4 DIODES-DMN2009UCA4 Datasheet
816Kb / 8P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
May 2022 Rev. 2 - 2
DMN2009UCA4-7 DIODES-DMN2009UCA4-7 Datasheet
816Kb / 8P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
May 2022 Rev. 2 - 2
DMN2009USS DIODES-DMN2009USS Datasheet
458Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
August 2018 Rev. 3 - 2
DMN2009USS-13 DIODES-DMN2009USS-13 Datasheet
458Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
August 2018 Rev. 3 - 2
More results


同様の説明 - DMN2009UFDF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN2A01F ZETEX-ZXMN2A01F Datasheet
85Kb / 4P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2320 TSC-TSM2320 Datasheet
263Kb / 5P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
TSM2832 TSC-TSM2832 Datasheet
170Kb / 5P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN2302N3 CYSTEKEC-MTN2302N3 Datasheet
212Kb / 5P
20V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN2A01E6 ZETEX-ZXMN2A01E6_06 Datasheet
198Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Cystech Electonics Corp...
MTN2300N3 CYSTEKEC-MTN2300N3 Datasheet
476Kb / 5P
20V N-CHANNEL Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXM62N02E6 DIODES-ZXM62N02E6 Datasheet
192Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
JUNE 2004
ZXMN2A01F DIODES-ZXMN2A01F Datasheet
223Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
FEBRUARY 2006
ZXMN2A03E6 DIODES-ZXMN2A03E6 Datasheet
203Kb / 7P
20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
SEPTEMBER 2005
logo
Cystech Electonics Corp...
MTA090N02KC3 CYSTEKEC-MTA090N02KC3 Datasheet
395Kb / 8P
20V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results




Diodes Incorporated について


Diodes Incorporatedは、幅広いディスクリート、アナログ、および混合シグナル半導体と完全なパワーソリューションを設計、製造、および供給する公開企業です。
同社は1964年に設立され、テキサス州プラノに本社を置いています。
北米、ヨーロッパ、アジアの販売、サポート、デザインセンターで世界的に運営されています。
Diodes Incorporatedは、自動車、通信、コンピューティング、消費者、産業など、さまざまな業界にサービスを提供しています。
同社は、ダイオード、整流器、トランジスタ、電圧レギュレーター、MOSFET、LEDドライバー、保護装置など、幅広い製品を提供しています。
同社の使命は、顧客に高品質で高解放性製品と優れた顧客サービスを提供することです。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたDiodes Incorporatedは、電力管理ソリューションの大手プロバイダーになることに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com