データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UPG2157T5F データシート (PDF) - Renesas Technology Corp

UPG2157T5F Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
部品番号 UPG2157T5F
ダウンロード  UPG2157T5F ダウンロード
ファイルサイズ   238.61 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2157T5F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
UPG2157T5F Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

部品番号 UPG2157T5F
ダウンロード  UPG2157T5F Click to download

ファイルサイズ   238.61 Kbytes
ページ   11 Pages
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
部品情報 GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2157T5F データシート (HTML) - Renesas Technology Corp


UPG2157T5F 製品詳細

FEATURES
• Control voltage : Vcont (H) = 2.5 to 3.3 V (3.0 V TYP.)
: Vcont (L) = 0 to 0.4 V (0 V TYP.)
• Low insertion loss : Lins1 = 0.60 dB TYP. @ f = 2.3 to 2.7 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
: Lins2 = 0.60 dB TYP. @ f = 3.3 to 3.8 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
: Lins3 = 0.80 dB TYP. @ f = 5.15 to 5.85 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
• High isolation : ISL1 = 28 dB TYP. @ f = 2.3 to 2.7 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
: ISL2 = 25 dB TYP. @ f = 3.3 to 3.8 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
: ISL3 = 22 dB TYP. @ f = 5.15 to 5.85 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
• Handling power : Pin (1 dB) ≥ +37.0 dBm TYP. @ f = 2.5 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
: Pin (1 dB) ≥ +37.0 dBm TYP. @ f = 5.85 GHz, Vcont (H) = 3.0 V, Vcont (L) = 0 V
• High-density surface mounting : 12-pin plastic QFN package (3.0 × 3.0 × 0.75 mm)




同様の部品番号 - UPG2157T5F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
California Eastern Labs
UPG2157T5F CEL-UPG2157T5F Datasheet
150Kb / 8P
50 ohm TERMINATION TYPE HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
logo
NEC
UPG2157T5F NEC-UPG2157T5F Datasheet
85Kb / 9P
50 廓 TERMINATION TYPE HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
logo
California Eastern Labs
UPG2157T5F-E2 CEL-UPG2157T5F-E2 Datasheet
150Kb / 8P
50 ohm TERMINATION TYPE HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
logo
NEC
UPG2157T5F-E2 NEC-UPG2157T5F-E2 Datasheet
85Kb / 9P
50 廓 TERMINATION TYPE HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
UPG2157T5F-E2-A NEC-UPG2157T5F-E2-A Datasheet
85Kb / 9P
50 廓 TERMINATION TYPE HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
More results


同様の説明 - UPG2157T5F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
UPG2008TB NEC-UPG2008TB Datasheet
58Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PG2422TK RENESAS-PG2422TK_15 Datasheet
275Kb / 17P
GaAs Integrated Circuit
MC-5963 RENESAS-MC-5963 Datasheet
186Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1997
UPG100B RENESAS-UPG100B Datasheet
217Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1994
UPG100P RENESAS-UPG100P Datasheet
212Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1992
UPG168TB RENESAS-UPG168TB Datasheet
236Kb / 11P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPG501B RENESAS-UPG501B Datasheet
210Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG502B RENESAS-UPG502B Datasheet
211Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG2005TB RENESAS-UPG2005TB Datasheet
203Kb / 14P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2001
UPG2015TB RENESAS-UPG2015TB Datasheet
217Kb / 13P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2003
More results




Renesas Technology Corp について


Renesas Technology Corpは、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに幅広いマイクロコントローラー、システムオンチップ、アナログおよび電源デバイスを提供する日本の半導体会社です。
同社は2010年にNEC Electronics CorporationとRenesas Technology Corporationの合併を通じて設立されました。
Renesasは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、モノのインターネット(IoT)、人工知能(AI)、自動車エレクトロニクスなどの分野での高度な技術の開発に関する専門知識で知られています。
同社は20か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com