データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TL07020AV データシート (PDF) - Transko Electronics, Inc.

TL07020AV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.
部品番号 TL07020AV
ダウンロード  TL07020AV ダウンロード
ファイルサイズ   639.72 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
部品情報 70.00 MHz IF SAW Filter / 19.5 MHz Bandwidth

TL07020AV Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TL07020AV Datasheet PDF - Transko Electronics, Inc.

部品番号 TL07020AV
ダウンロード  TL07020AV Click to download

ファイルサイズ   639.72 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  TRANSKO [Transko Electronics, Inc.]
ホームページ  https://www.transko.com/
Logo TRANSKO - Transko Electronics, Inc.
部品情報 70.00 MHz IF SAW Filter / 19.5 MHz Bandwidth

TL07020AV データシート (HTML) - Transko Electronics, Inc.




同様の部品番号 - TL07020AV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transko Electronics, In...
TL07020BD1 TRANSKO-TL07020BD1 Datasheet
571Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 20.05 MHz Bandwidth
Revision 0: 14 Jun. 2008
More results


同様の説明 - TL07020AV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Oscilent Corporation
821-IF70.0M-16C OSCILENT-821-IF70.0M-16C Datasheet
219Kb / 6P
70.00 MHz IF SAW Filter 16.10 MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA07009AD TRANSKO-TA07009AD Datasheet
648Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 9.30 MHz Bandwidth
Revision 0: 26 Mar. 2012
TF-007004-S90 TRANSKO-TF-007004-S90 Datasheet
623Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 26.00 MHz Bandwidth
Revision 0: 09 Jan. 2013
TL07005AV TRANSKO-TL07005AV Datasheet
674Kb / 5P
70.00 MHz IF SAW Filter / 6.10 MHz Bandwidth
Revision 0: 15 Feb. 2012
TL07012AV TRANSKO-TL07012AV Datasheet
766Kb / 5P
70.00 MHz IF SAW Filter / 12.40 MHz Bandwidth
Revision 0: 15 Feb. 2012
TL07012BV TRANSKO-TL07012BV Datasheet
764Kb / 5P
70.00 MHz IF SAW Filter / 12.25 MHz Bandwidth
Revision 0: 05 Mar. 2012
TL07016BT TRANSKO-TL07016BT Datasheet
675Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 16.80 MHz Bandwidth
Revision 0: 27 Dec. 2010
TL07018AV TRANSKO-TL07018AV Datasheet
538Kb / 4P
70.00 MHz IF SAW Filter / 18.10 MHz Bandwidth
Revision 0: 22 Jul 2009
TL7007V TRANSKO-TL7007V Datasheet
442Kb / 3P
70.00 MHz IF SAW Filter / 6.8 MHz Bandwidth
Revision 2: 14 Apr. 2011
TL7040AD TRANSKO-TL7040AD Datasheet
391Kb / 3P
70.00 MHz IF SAW Filter / 39.7 MHz Bandwidth
Revision 1: 29 Oct. 2007
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com