データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRFR9120NTR データシート (PDF) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

IRFR9120NTR Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
部品番号 IRFR9120NTR
ダウンロード  IRFR9120NTR ダウンロード
ファイルサイズ   1673.5 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
ホームページ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
部品情報 -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

IRFR9120NTR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
IRFR9120NTR Datasheet PDF - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.

部品番号 IRFR9120NTR
ダウンロード  IRFR9120NTR Click to download

ファイルサイズ   1673.5 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  UMW [Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.]
ホームページ  https://www.umw-ic.com/
Logo UMW - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.
部品情報 -100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET

IRFR9120NTR データシート (HTML) - Guangdong Youtai Semiconductor Co., Ltd.


IRFR9120NTR 製品詳細

General Features
Vbs =-100V,Ip =-8A
Rosin) <210m @ Ves=-10V (Typ:145m )
Super high dense cell design
Advanced trench process technology
Reliable and rugged
High density celldesign for ultra low on-resistance




同様の部品番号 - IRFR9120NTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFR9120NTRPBF IRF-IRFR9120NTRPBF Datasheet
2Mb / 4P
Ultra Low On-Resistance
logo
VBsemi Electronics Co.,...
IRFR9120NTRPBF VBSEMI-IRFR9120NTRPBF Datasheet
1Mb / 9P
P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFR9120NTRR KERSEMI-IRFR9120NTRR Datasheet
3Mb / 10P
HEXFET Power MOSFET
More results


同様の説明 - IRFR9120NTR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Diodes Incorporated
ZXMP10A17G DIODES-ZXMP10A17G Datasheet
642Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A17K DIODES-ZXMP10A17K Datasheet
683Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A18G DIODES-ZXMP10A18G_15 Datasheet
549Kb / 8P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
logo
Cystech Electonics Corp...
MTE300P10KN3 CYSTEKEC-MTE300P10KN3 Datasheet
471Kb / 9P
100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Diodes Incorporated
DMP10H4D2S DIODES-DMP10H4D2S Datasheet
538Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
ZXMP10A17GQ DIODES-ZXMP10A17GQ Datasheet
216Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 1
DMP10H4D2S DIODES-DMP10H4D2S_17 Datasheet
538Kb / 6P
100V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM3P10MR HMSEMI-HM3P10MR Datasheet
1Mb / 5P
100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
FDMS86163P LEIDITECH-FDMS86163P Datasheet
2Mb / 5P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.09.2021
FQD8P10TM_F085 LEIDITECH-FQD8P10TM_F085 Datasheet
1Mb / 5P
-100V P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Rev : 01.0 8 .2021
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com