データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FS50VS-3 データシート (PDF) - Inchange Semiconductor Company Limited

FS50VS-3 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited
部品番号 FS50VS-3
ダウンロード  FS50VS-3 ダウンロード
ファイルサイズ   304.81 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
部品情報 isc N-Channel MOSFET Transistor

FS50VS-3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
FS50VS-3 Datasheet PDF - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 FS50VS-3
ダウンロード  FS50VS-3 Click to download

ファイルサイズ   304.81 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited
部品情報 isc N-Channel MOSFET Transistor

FS50VS-3 データシート (HTML) - Inchange Semiconductor Company Limited


FS50VS-3 製品詳細

FEATURES
·Drain Current -ID=50A@ TC=25℃
·Drain Source Voltage -VDSS=150V(Min)
·Static Drain-Source On-Resistance
-RDS(on) =31mΩ(Max)
DESCRIPTION
·Motor drive, DC-DC converter, power switch
and solenoid drive.




同様の部品番号 - FS50VS-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mitsubishi Electric Sem...
FS50VS-3 MITSUBISHI-FS50VS-3 Datasheet
39Kb / 4P
HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Powerex Power Semicondu...
FS50VS-3 POWEREX-FS50VS-3 Datasheet
44Kb / 4P
Nch POWER MOSFET HIGH-SPEED SWITCHING USE
logo
Renesas Technology Corp
FS50VS-3 RENESAS-FS50VS-3 Datasheet
181Kb / 5P
MITSUBISHI Nch POWER MOSFET
More results


同様の説明 - FS50VS-3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
ISCB18101 ISC-ISCB18101 Datasheet
320Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCD18130 ISC-ISCD18130 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCF18118 ISC-ISCF18118 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN18117 ISC-ISCN18117 Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
AOB2140L ISC-AOB2140L Datasheet
319Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
ISCN1894 ISC-ISCN1894 Datasheet
325Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA60R199CP ISC-IPA60R199CP Datasheet
333Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
IPA90R500C3 ISC-IPA90R500C3 Datasheet
330Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
STD7N80K5 ISC-STD7N80K5 Datasheet
335Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
2SK2543 ISC-2SK2543 Datasheet
338Kb / 2P
isc N-Channel MOSFET Transistor
More results




Inchange Semiconductor Company Limited について


Inchange Semiconductor Company Limitedは、1997年に設立された中国の半導体会社です。

同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーション向けに、個別のアナログパワーデバイスやアナログパワーデバイスを含む幅広い製品を提供しています。

Inchangeは品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。

同社はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電力装置とダイオードの大手サプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com