データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1619337 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1619337 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1619337
ダウンロード  1619337 ダウンロード
ファイルサイズ   435.22 Kbytes
ページ   13 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 CA-07S1N8AT0DN - Cable connector

1619337 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1619337 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1619337
ダウンロード  1619337 Click to download

ファイルサイズ   435.22 Kbytes
ページ   13 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 CA-07S1N8AT0DN - Cable connector

1619337 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1619337 製品詳細

M23, Cable connector, series: CA, angled, shielded: yes, Screw locking mechanism, No. of pos.:
7, Direction of rotation: Standard, contact connection type: Socket, Crimp connection, cable
diameter range: 3 mm ... 14.5 mm, coding: N, Alternative product in accordance with RoHS II
without Exemption 6c (Pb <0.1%) item no.: 1243458

Your advantages
• Angled cable outlet for confined spaces
• Can be adapted to various applications, thanks to adjustable cable outlet direction
• Safe use in the field, thanks to high degree of protection
• Connector for flexible on-site assembly
• Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
• Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly




同様の部品番号 - 1619337

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1619330 PHOENIX-1619330 Datasheet
398Kb / 11P
CA-12P1N12T0DN - Cable connector
1619331 PHOENIX-1619331 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-12S1N12T0DN
1619333 PHOENIX-1619333 Datasheet
487Kb / 15P
CA-09S1N8AT0DN - Cable connector
1619334 PHOENIX-1619334 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-09P1N12T0DN
1619335 PHOENIX-1619335 Datasheet
247Kb / 6P
Cable connector - CA-09S1N12T0DN
More results


同様の説明 - 1619337

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1619334 PHOENIX-1619334 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-09P1N12T0DN
1619344 PHOENIX-1619344 Datasheet
252Kb / 6P
Cable connector - CA-19P1N12T008S
1619353 PHOENIX-1619353 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-16S1N12T008S
1619366 PHOENIX-1619366 Datasheet
244Kb / 6P
Cable connector - CA-07S1N12T008S
1619374 PHOENIX-1619374 Datasheet
242Kb / 6P
Cable connector - CA-19S1N12T007S
1619412 PHOENIX-1619412 Datasheet
241Kb / 6P
Cable connector - CA-12S1N12T006S
1619429 PHOENIX-1619429 Datasheet
262Kb / 6P
Cable connector - CA-17P1N12T0DNS
1620181 PHOENIX-1620181 Datasheet
249Kb / 6P
Cable connector - CA-16P1N12T008
1619725 PHOENIX-1619725 Datasheet
65Kb / 4P
Cable connector - CA-19P1N128006
1619729 PHOENIX-1619729 Datasheet
64Kb / 4P
Cable connector - CA-17P1N128006
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com