データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1552104 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1552104 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1552104
ダウンロード  1552104 ダウンロード
ファイルサイズ   611.52 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-4P-M 8MS-M 8FR SH/.../... - Sensor/actuator cable

1552104 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1552104 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1552104
ダウンロード  1552104 Click to download

ファイルサイズ   611.52 Kbytes
ページ   15 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-4P-M 8MS-M 8FR SH/.../... - Sensor/actuator cable

1552104 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1552104 製品詳細

Sensor/actuator cable, 4-position, Plug straight M8, coding: A, on Socket angled M8, cable
length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




同様の部品番号 - 1552104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
3M Electronics
155210-2200-RA 3M-155210-2200-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155210-2200-RA-WX 3M-155210-2200-RA-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155210-2200-RB 3M-155210-2200-RB Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155210-2200-RB-WX 3M-155210-2200-RB-WX Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
155210-2300-RA 3M-155210-2300-RA Datasheet
1Mb / 7P
Latch/Eject Header - 2 mm x 2 mm Straight & Right Angle, Through-Hole, Straight, Surface Mount
16-Sep-2008
More results


同様の説明 - 1552104

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1415552 PHOENIX-1415552 Datasheet
154Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FR
09/11/2020
1415580 PHOENIX-1415580 Datasheet
178Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR
09/11/2020
1415581 PHOENIX-1415581 Datasheet
178Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FR
09/11/2020
1415582 PHOENIX-1415582 Datasheet
178Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR
09/11/2020
1415583 PHOENIX-1415583 Datasheet
178Kb / 12P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR
09/11/2020
1521960 PHOENIX-1521960 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1521986 PHOENIX-1521986 Datasheet
162Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR SH
09/11/2020
1562495 PHOENIX-1562495 Datasheet
106Kb / 5P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MS/0,15-PUR/M 8FS
12/06/2018
1681800 PHOENIX-1681800 Datasheet
137Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR
09/11/2020
1681994 PHOENIX-1681994 Datasheet
154Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L
09/11/2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com