データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NKA0305SC データシート (PDF) - Murata Power Solutions Inc.

NKA0305SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.
部品番号 NKA0305SC
ダウンロード  NKA0305SC ダウンロード
ファイルサイズ   449.22 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 Isolated Sub-Miniature 1W Dual Output DC-DC Converters

NKA0305SC Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
NKA0305SC Datasheet PDF - Murata Power Solutions Inc.

部品番号 NKA0305SC
ダウンロード  NKA0305SC Click to download

ファイルサイズ   449.22 Kbytes
ページ   9 Pages
メーカー  MURATA-PS [Murata Power Solutions Inc.]
ホームページ  http://www.murata-ps.com
Logo MURATA-PS - Murata Power Solutions Inc.
部品情報 Isolated Sub-Miniature 1W Dual Output DC-DC Converters

NKA0305SC データシート (HTML) - Murata Power Solutions Inc.


NKA0305SC 製品詳細

Efficiency up to 82%
3kVDC isolation ‘Hi Pot Test’
Wide temperature performance at full
1 Watt load, –40°C to 85°C
Industry standard pinout
Power sharing on output
3.3V, 5V & 12V inputs
3.3V, 5V, 9V, 12V & 15V outputs
Internal SMD construction
No external components required
MTTF up to 1.6 Million hours
No electrolytic or tantalum capacitors
Pin compatible with NMA & MEA1 series




同様の部品番号 - NKA0305SC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Murata Manufacturing Co...
NKA0305SC MURATA-NKA0305SC Datasheet
145Kb / 4P
Isolated Sub-Miniature 1W Dual Output DC/DC Converters
More results


同様の説明 - NKA0305SC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
C&D Technologies
NKA CANDD-NKA Datasheet
104Kb / 2P
Isolated Sub-Miniature 1W Dual Output DC-DC Converters
NKE CANDD-NKE Datasheet
173Kb / 2P
Isolated Sub-Miniature 1W Single Output DC-DC Converters
NMA-1 CANDD-NMA-1 Datasheet
171Kb / 2P
Isolated 1W Dual Output DC-DC Converters
logo
List of Unclassifed Man...
NMA5V ETC-NMA5V Datasheet
171Kb / 2P
ISOLATED 1W DUAL OUTPUT DC-DC CONVERTERS
logo
Murata Manufacturing Co...
KDC_NKA MURATA-KDC_NKA Datasheet
145Kb / 4P
Isolated Sub-Miniature 1W Dual Output DC/DC Converters
NKE0303DC MURATA-NKE0303DC Datasheet
226Kb / 7P
Isolated Sub-Miniature 1W Single Output DC/DC Converters
NMA0505DC MURATA-NMA0505DC Datasheet
219Kb / 6P
Isolated 1W Dual Output DC/DC Converters
NMA2405SC MURATA-NMA2405SC Datasheet
126Kb / 4P
Isolated 1W Dual Output DC/DC Converters
logo
Toppower Electronic Tec...
TKA TOPPOWER-TKA Datasheet
199Kb / 3P
1W 3KV Isolated Miniature Dual Output DC/DC Converters
TKA TOPPOWER-TKA_17 Datasheet
470Kb / 3P
1W 3KVDC Isolated Miniature Dual Output DC/DC Converters
More results




Murata Power Solutions Inc. について


Murata Power Solutionsは、日本の多国籍エレクトロニクス企業であるMurata Manufacturingの子会社です。

Murata Power Solutionsは、DC-DCコンバーター、AC-DC電源、EMIフィルターなどの電力管理ソリューションの設計と製造を専門としています。

同社は、とりわけ、医療、産業、輸送などの業界で幅広いアプリケーションに革新的で信頼できる電力管理ソリューションを提供しています。

高度なテクノロジーと高品質の製品により、Murata Power Solutionsは、グローバル市場の電力管理ソリューションの大手プロバイダーとしての地位を確立しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com