データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RM120N85AT2 データシート (PDF) - Rectron Semiconductor

RM120N85AT2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor
部品番号 RM120N85AT2
ダウンロード  RM120N85AT2 ダウンロード
ファイルサイズ   1296.69 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RECTRON [Rectron Semiconductor]
ホームページ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
部品情報 N-Channel Super Trench Power MOSFET

RM120N85AT2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
RM120N85AT2 Datasheet PDF - Rectron Semiconductor

部品番号 RM120N85AT2
ダウンロード  RM120N85AT2 Click to download

ファイルサイズ   1296.69 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  RECTRON [Rectron Semiconductor]
ホームページ  http://www.rectron.com
Logo RECTRON - Rectron Semiconductor
部品情報 N-Channel Super Trench Power MOSFET

RM120N85AT2 データシート (HTML) - Rectron Semiconductor


RM120N85AT2 製品詳細

Description
The RM120N85AT2 uses Super Trench technology that is
uniquely optimized to provide the most efficient high
frequency switching performance. Both conduction and
switching power losses are minimized due to an extremely
low combination of RDS(ON) and Qg. This device is ideal for
high-frequency switching and synchronous rectification.

General Features
VDS =85V,ID =120A
RDS(ON) <6.0mΩ @ VGS=10V
Excellent gate charge x RDS(on) product(FOM)
Very low on-resistance RDS(on)
Pb-free lead plating
100% UIS tested

Application
DC/DC Converter
Ideal for high-frequency switching and synchronous rectification
Halogen-free




同様の部品番号 - RM120N85AT2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
RM120N85T2 RECTRON-RM120N85T2 Datasheet
202Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
More results


同様の説明 - RM120N85AT2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rectron Semiconductor
RM185N30DF RECTRON-RM185N30DF Datasheet
245Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shenzhen Foster Semicon...
FIR150N10PG FOSTER-FIR150N10PG Datasheet
1Mb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMS20N15K HMSEMI-HMS20N15K Datasheet
500Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS4296B HMSEMI-HMS4296B Datasheet
489Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS150N06D HMSEMI-HMS150N06D Datasheet
596Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS110N15 HMSEMI-HMS110N15 Datasheet
527Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS65N03Q HMSEMI-HMS65N03Q Datasheet
524Kb / 5P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS80N15 HMSEMI-HMS80N15 Datasheet
615Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
HMS4240 HMSEMI-HMS4240 Datasheet
733Kb / 7P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMPC100N20 LEIDITECH-LMPC100N20 Datasheet
770Kb / 6P
N-Channel Super Trench Power MOSFET
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com