データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WSBE8518 データシート (PDF) - Vishay Siliconix

WSBE8518 Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 WSBE8518
ダウンロード  WSBE8518 ダウンロード
ファイルサイズ   150.47 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)

WSBE8518 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
WSBE8518 Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 WSBE8518
ダウンロード  WSBE8518 Click to download

ファイルサイズ   150.47 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)

WSBE8518 データシート (HTML) - Vishay Siliconix


WSBE8518 製品詳細

FEATURES
• High power capability that enables current
sensing to 1825 A
• Proprietary processing technique produces
extremely low resistance values
• All welded construction
• Solid metal nickel-chrome alloy resistive
element with unique design for low TCR
(down to ± 10 ppm/°C)
• Very low inductance (< 5 nH)
• Low thermal EMF (as low as < 1.25 μV/°C)
• AEC-Q200 qualified
• PATENT(S): www.vishay.com/patents
• Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912




同様の部品番号 - WSBE8518

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
WSBE8518 VISHAY-WSBE8518 Datasheet
150Kb / 8P
Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (Down to 15 μΩ)
Revision: 06-May-2024
More results


同様の説明 - WSBE8518

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
WSMS5515 VISHAY-WSMS5515 Datasheet
261Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.00016 Ω)
15-Nov-07
WSMS2908 VISHAY-WSMS2908 Datasheet
85Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
02-Jul-10
WSMS2906 VISHAY-WSMS2906 Datasheet
202Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor Very Low Value (down to 0.0003 ohm)
21-Nov-11
WSMS3124 VISHAY-WSMS3124 Datasheet
86Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
09-Mar-12
WSMS5515 VISHAY-WSMS5515_12 Datasheet
76Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.00010 Ohms)
09-May-12
WSBS8518 VISHAY-WSBS8518_10 Datasheet
89Kb / 3P
Power Metal Strip® Battery Shunt Resistor, Very Low Value (100 μΩ, 125 μΩ, and 250 μΩ)
02-Jul-10
WSBS851834 VISHAY-WSBS851834 Datasheet
144Kb / 3P
Power Metal Strip® Shunt Resistor, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (100 μΩ, 500 μΩ, and 1000 μΩ)
09-Mar-17
WSBS851835 VISHAY-WSBS851835 Datasheet
231Kb / 3P
Power Metal Strip® Shunt Resistor With Sense Pins, Low TCR (Down to < ± 10 ppm/°C), Very Low Value (100 μΩ, 500 μΩ, and 1000 μΩ)
09-Mar-17
WSBS5216 VISHAY-WSBS5216_V01 Datasheet
93Kb / 3P
Power Metal Strip® Battery Shunt Resistor, Very Low Value (100 μΩ)
14-Oct-2021
WSMS2908 VISHAY-WSMS2908_V01 Datasheet
87Kb / 3P
Power Metal Strip® Meter Shunt Resistor, Very Low Value (down to 0.0001 Ω)
11-Aug-17
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com