データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1521672 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1521672 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1521672
ダウンロード  1521672 ダウンロード
ファイルサイズ   627.99 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable

1521672 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1521672 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1521672
ダウンロード  1521672 Click to download

ファイルサイズ   627.99 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable

1521672 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1521672 製品詳細

Sensor/actuator cable, 3-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug
angled M8, coding: A, on free cable end, cable length: 3 m

Your advantages
• Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
• Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference




同様の部品番号 - 1521672

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1521600 PHOENIX-1521600 Datasheet
424Kb / 7P
SACC-AHD10-9PMS-GN-IV - Contact insert
1521601 PHOENIX-1521601 Datasheet
528Kb / 13P
SACC-FS-4QO-0,75-M SCO - Connector
1521602 PHOENIX-1521602 Datasheet
424Kb / 7P
SACC-AHD16-9PFS-IV - Contact insert
1521603 PHOENIX-1521603 Datasheet
425Kb / 7P
SACC-AHD16-9PFS-GN-IV - Contact insert
1521604 PHOENIX-1521604 Datasheet
318Kb / 5P
IV-AHDC-9PMS-BK - Protective cover
More results


同様の説明 - 1521672

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1417701 PHOENIX-1417701 Datasheet
98Kb / 7P
Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS
1455298 PHOENIX-1455298 Datasheet
131Kb / 11P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH
09/11/2020
1682090 PHOENIX-1682090 Datasheet
171Kb / 13P
Sensor/actuator cable - SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR/M 8FR
09/11/2020
1694512 PHOENIX-1694512 Datasheet
135Kb / 10P
Sensor/actuator cable - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR
09/11/2020
1476800 PHOENIX-1476800 Datasheet
391Kb / 8P
SAC-3P-P12MR/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476806 PHOENIX-1476806 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-3P-P12MS/ 3,0-PUR SH - Sensor/actuator cable
1476831 PHOENIX-1476831 Datasheet
2Mb / 9P
SAC-3P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476892 PHOENIX-1476892 Datasheet
2Mb / 8P
SAC-5P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476792 PHOENIX-1476792 Datasheet
1Mb / 8P
SAC-3P- 3,0-PUR/P12FS SH - Sensor/actuator cable
1476826 PHOENIX-1476826 Datasheet
1Mb / 9P
SAC-3P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FR SH - Sensor/actuator cable
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com