データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SVT03100ND データシート (PDF) - Silan Microelectronics Joint-stock

SVT03100ND Datasheet PDF - Silan Microelectronics Joint-stock
部品番号 SVT03100ND
ダウンロード  SVT03100ND ダウンロード
ファイルサイズ   310.73 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SILAN [Silan Microelectronics Joint-stock]
ホームページ  http://www.silan.com.cn
Logo SILAN - Silan Microelectronics Joint-stock
部品情報 60A, 30V N-CHANNEL MOSFET

SVT03100ND Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
SVT03100ND Datasheet PDF - Silan Microelectronics Joint-stock

部品番号 SVT03100ND
ダウンロード  SVT03100ND Click to download

ファイルサイズ   310.73 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  SILAN [Silan Microelectronics Joint-stock]
ホームページ  http://www.silan.com.cn
Logo SILAN - Silan Microelectronics Joint-stock
部品情報 60A, 30V N-CHANNEL MOSFET

SVT03100ND データシート (HTML) - Silan Microelectronics Joint-stock


SVT03100ND 製品詳細

DESCRIPTION
SVT03100ND is an N-channel enhancement mode power MOS field
effect transistor which is produced using Silan's LVMOS technology.
The improved process and cell structure have been especially
tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching
performance and withstand high energy pulse in the avalanche and
commutation mode.
This device is widely used in UPS, Power Management for Inverter
Systems.

FEATURES
 60A, 30V, RDS(on)(typ.)=8.5m@VGS=10V
 Low gate charge
 Low Crss
 Fast switching
 Improved dv/dt capability




同様の部品番号 - SVT03100ND

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silan Microelectronics ...
SVT03100NL3 SILAN-SVT03100NL3 Datasheet
264Kb / 8P
45A, 30V N-CHANNEL MOSFET
Rev.:1.2
SVT03100NL3TR SILAN-SVT03100NL3TR Datasheet
264Kb / 8P
45A, 30V N-CHANNEL MOSFET
Rev.:1.2
More results


同様の説明 - SVT03100ND

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB60NF03L STMICROELECTRONICS-STB60NF03L Datasheet
48Kb / 6P
N-CHANNEL 30V - 0.008 ohm - 60A D2PAK STripFET POWER MOSFET
Sep-1999
STD60NF3LL STMICROELECTRONICS-STD60NF3LL Datasheet
452Kb / 9P
N-CHANNEL 30V - 0.0075ohm - 60A DPAK STripFET™ II POWER MOSFET
Apr-2002
STP60NE03L-12 STMICROELECTRONICS-STP60NE03L-12 Datasheet
85Kb / 8P
N - CHANNEL 30V - 0.009 ohm - 60A - T0-220 STripFET POWER MOSFET
Feb-1999
STP60NF03L STMICROELECTRONICS-STP60NF03L Datasheet
46Kb / 6P
N-CHANNEL 30V - 0.008 ohm - 60A TO-220 STripFET POWER MOSFET
Sep-1999
STD100NH03L STMICROELECTRONICS-STD100NH03L Datasheet
513Kb / 8P
N-CHANNEL 30V - 0.005 W - 60A DPAK STripFET™ III POWER MOSFET
Sep-2003
STD100NH03L STMICROELECTRONICS-STD100NH03L_06 Datasheet
472Kb / 15P
N-channel 30V - 0.005ohm - 60A - DPAK STripFET TM III Power MOSFET
08-Aug-2006
logo
Texas Instruments
STD60NF3LL TI-STD60NF3LL_06 Datasheet
404Kb / 13P
N-channel 30V - 0.0075廓 - 60A - DPAK STripFET??II Power MOSFET
logo
STMicroelectronics
STP60NF03L STMICROELECTRONICS-STP60NF03L_06 Datasheet
257Kb / 12P
N-channel 30V - 0.008Ω - 60A TO-220 STripFET™Power MOSFET
09-Aug-2006
logo
Unisonic Technologies
UT60N03 UTC-UT60N03 Datasheet
221Kb / 5P
30V, 60A N-CHANNEL LOGIC LEVEL MOSFET
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com