データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STD120N4F6 データシート (PDF) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

STD120N4F6 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品番号 STD120N4F6
ダウンロード  STD120N4F6 ダウンロード
ファイルサイズ   1135.83 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
ホームページ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品情報 N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

STD120N4F6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
STD120N4F6 Datasheet PDF - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED

部品番号 STD120N4F6
ダウンロード  STD120N4F6 Click to download

ファイルサイズ   1135.83 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  BYCHIP [BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED]
ホームページ  http://www.bychip.cn/
Logo BYCHIP - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED
部品情報 N-channel Enhancement Mode Power MOSFET

STD120N4F6 データシート (HTML) - BYCHIP ELECTRONICS CO., LIMITED


STD120N4F6 製品詳細

Features
VDS= 40V, ID= 80A
RDS(ON) < 5 mΩ @ VGS = 10V
RDS(ON) < 10 mΩ @ VGS =4.5V

General Features
● Advanced Trench Technology
● Provide Excellent RDS(ON) and Low Gate
Charge
● Lead Free and Green Available




同様の部品番号 - STD120N4F6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD120N4F6 STMICROELECTRONICS-STD120N4F6 Datasheet
998Kb / 18P
N-channel 40 V, 3.5 mΩ , 80 A, DPAK, D²PAK STripFET™VI DeepGATE??Power MOSFET
17-May-2011
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STD120N4F6 VBSEMI-STD120N4F6 Datasheet
1,003Kb / 8P
N-Channel 4 -V (D-S) MOSFET
More results


同様の説明 - STD120N4F6

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
GTM CORPORATION
G2N7002K GTM-G2N7002K Datasheet
368Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G111K GTM-G111K Datasheet
366Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G138 GTM-G138 Datasheet
324Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G301K GTM-G301K Datasheet
296Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2304A GTM-G2304A Datasheet
371Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2308E GTM-G2308E Datasheet
330Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE20N03 GTM-GE20N03 Datasheet
296Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE40N03 GTM-GE40N03 Datasheet
251Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE50L02 GTM-GE50L02 Datasheet
258Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GE70N03 GTM-GE70N03 Datasheet
299Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com