データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDPF30C65 データシート (PDF) - TRinno Technology Co., Ltd.

TDPF30C65 Datasheet PDF - TRinno Technology Co., Ltd.
部品番号 TDPF30C65
ダウンロード  TDPF30C65 ダウンロード
ファイルサイズ   668.53 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TRINNO [TRinno Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.trinnotech.com/eng/main/main.php
Logo TRINNO - TRinno Technology Co., Ltd.
部品情報 650V, 30A Fast Recovery Diode

TDPF30C65 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TDPF30C65 Datasheet PDF - TRinno Technology Co., Ltd.

部品番号 TDPF30C65
ダウンロード  TDPF30C65 Click to download

ファイルサイズ   668.53 Kbytes
ページ   3 Pages
メーカー  TRINNO [TRinno Technology Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.trinnotech.com/eng/main/main.php
Logo TRINNO - TRinno Technology Co., Ltd.
部品情報 650V, 30A Fast Recovery Diode

TDPF30C65 データシート (HTML) - TRinno Technology Co., Ltd.


TDPF30C65 製品詳細

Features
650V Diode Technology
Fast Recovery
Soft Switching
Low Forward Voltage
175℃Operating Temperature
RoHSCompliant
JEDEC Qualification

Applications
General Rectification




同様の部品番号 - TDPF30C65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
TDP VISHAY-TDP Datasheet
260Kb / 4P
Molded, Dual-In-Line Resistor Networks
16-May-07
logo
C&K Components
TDP CK-COMPONENTS-TDP Datasheet
195Kb / 3P
Half-pitch Side-Actuated DIP Switches
logo
Delta Electronics, Inc.
TDP DELTA-TDP Datasheet
684Kb / 1P
HIGH PERFORMANCE 3-PHASE 3-WIRE PLASTIC CASE FILTERS
logo
C&K Components
TDP CK-COMPONENTS-TDP Datasheet
326Kb / 3P
Ultra-miniature Surface Mount Half-pitch Side-Actuated DIP Switches
logo
Vishay Siliconix
TDP VISHAY-TDP Datasheet
91Kb / 4P
Molded, Dual-In-Line Thin Film Resistor, Through-Hole Network
07-Apr-2021
More results


同様の説明 - TDPF30C65

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
RJU60C3SDPD RENESAS-RJU60C3SDPD_15 Datasheet
67Kb / 4P
600V - 30A - Single Diode Fast Recovery Diode
RJU60C3TDPP-EJ RENESAS-RJU60C3TDPP-EJ_15 Datasheet
70Kb / 4P
600V - 30A - Single Diode Fast Recovery Diode
logo
KIA Semiconductor Techn...
30TB40D KIA-30TB40D Datasheet
197Kb / 3P
FAST RECOVERY DIODE 30A竊?00V
logo
Rohm
SH2102WN ROHM-SH2102WN Datasheet
1Mb / 4P
650V 50A Fast Recovery Diode
2022.06 - Rev.A
MH2101WZ ROHM-MH2101WZ Datasheet
234Kb / 3P
650V 30A Fast Recovery Diode
2019.08 - Rev.A
MH2102WZ ROHM-MH2102WZ Datasheet
232Kb / 3P
650V 50A Fast Recovery Diode
2019.08 - Rev.A
MH2107WZ ROHM-MH2107WZ Datasheet
233Kb / 3P
650V 60A Fast Recovery Diode
2019.08 - Rev.A
SH2104WN ROHM-SH2104WN Datasheet
1Mb / 4P
650V 20A Fast Recovery Diode
2022.10 - Rev.A
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOGF30D65L1L AOSMD-AOGF30D65L1L Datasheet
515Kb / 5P
650V, 30A FRD Soft and Fast Recovery Diode
Rev.1.0 March 2022
logo
Rohm
SH2103WN ROHM-SH2103WN Datasheet
1Mb / 4P
650V 80A Fast Recovery Diode
2023.02 - Rev.A
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com