データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1550060 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1550060 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1550060
ダウンロード  1550060 ダウンロード
ファイルサイズ   184.86 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 CK8,0-ED-10,00M AG - Crimp contact

1550060 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1550060 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1550060
ダウンロード  1550060 Click to download

ファイルサイズ   184.86 Kbytes
ページ   5 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 CK8,0-ED-10,00M AG - Crimp contact

1550060 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1550060 製品詳細

Crimp contact, contact diameter: 8 mm, turned, Pin, contact material: Copper alloy, leadfree,
contact surface: silver-plated, connection cross section: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8




同様の部品番号 - 1550060

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Littelfuse
155006A LITTELFUSE-155006A Datasheet
164Kb / 1P
For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications
155006U LITTELFUSE-155006U Datasheet
85Kb / 1P
Fuseholders - For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications
155006U LITTELFUSE-155006U Datasheet
164Kb / 1P
For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications
155006ZXA LITTELFUSE-155006ZXA Datasheet
164Kb / 1P
For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications
155006ZXU LITTELFUSE-155006ZXU Datasheet
164Kb / 1P
For Low Voltage 3AG or SFE Fuse Applications
More results


同様の説明 - 1550060

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1586183 PHOENIX-1586183 Datasheet
57Kb / 2P
Crimp contact - CK4,0-ED-10,00BU AG
1586198 PHOENIX-1586198 Datasheet
58Kb / 2P
Crimp contact - CK4,0-ED-10,00ST AG
1663239 PHOENIX-1663239 Datasheet
60Kb / 2P
Crimp contact - CK4,0-ED-1,50ST AG
1663242 PHOENIX-1663242 Datasheet
60Kb / 2P
Crimp contact - CK4,0-ED-2,50ST AG
1663255 PHOENIX-1663255 Datasheet
53Kb / 3P
Crimp contact - CK4,0-ED-4,00ST AG
1663271 PHOENIX-1663271 Datasheet
52Kb / 2P
Crimp contact - CK4,0-ED-1,50BU AG
1663624 PHOENIX-1663624 Datasheet
48Kb / 3P
Crimp contact - CK2,5-ED-3,00ST AG
1663640 PHOENIX-1663640 Datasheet
62Kb / 3P
Crimp contact - CK2,5-ED-0,50BU AG
1663695 PHOENIX-1663695 Datasheet
57Kb / 2P
Crimp contact - CK2,5-ED-3,00BU AG
1663857 PHOENIX-1663857 Datasheet
54Kb / 3P
Crimp contact - CK2,5-ED-1,00ST-S AG
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com