データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MT48H8M32LF データシート (PDF) - Micron Technology

MT48H8M32LF Datasheet PDF - Micron Technology
部品番号 MT48H8M32LF
ダウンロード  MT48H8M32LF ダウンロード
ファイルサイズ   1812.0 Kbytes
ページ   71 Pages
メーカー  MICRON [Micron Technology]
ホームページ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
部品情報 256Mb: 16 Meg x 16, 8 Meg x 32 Mobile SDRAM

MT48H8M32LF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MT48H8M32LF Datasheet PDF - Micron Technology

部品番号 MT48H8M32LF
ダウンロード  MT48H8M32LF Click to download

ファイルサイズ   1812.0 Kbytes
ページ   71 Pages
メーカー  MICRON [Micron Technology]
ホームページ  http://www.micron.com
Logo MICRON - Micron Technology
部品情報 256Mb: 16 Meg x 16, 8 Meg x 32 Mobile SDRAM

MT48H8M32LF データシート (HTML) - Micron Technology


MT48H8M32LF 製品詳細

General Description

The Micron® 256Mb Mobile SDRAM is a high-speed CMOS, dynamic random-access memory containing 268,435,456-bits. It is internally configured as a quad-bank DRAM with a synchronous interface (all signals are registered on the positive edge of the clock signal, CLK). Each of the x16’s 67,108,864-bit banks is organized as 8,192 rows by 512 columns by 16 bits. Each of the x32’s 67,108,864-bit banks is organized as 4,096 rows by 512 columns by 32 bits.



Features

• Fully synchronous; all signals registered on positive edge of system clock

• VDD/VDDQ = 1.70–1.95V

• Internal, pipelined operation; column address can be changed every clock cycle

• Four internal banks for concurrent operation

• Programmable burst lengths: 1, 2, 4, 8, or continuous page1

• Auto precharge, includes concurrent auto precharge

• Auto refresh and self refresh modes

• LVTTL-compatible inputs and outputs

• On-chip temperature sensor to control refresh rate

• Partial-array self refresh (PASR)

• Deep power-down (DPD)

• Selectable output drive (DS)

• 64ms refresh period (8,192 rows)



 




同様の部品番号 - MT48H8M32LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MT48H8M16LF MICRON-MT48H8M16LF Datasheet
2Mb / 64P
Synchronous DRAM
More results


同様の説明 - MT48H8M32LF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micron Technology
MT48H32M16LF MICRON-MT48H32M16LF Datasheet
2Mb / 73P
512Mb: 32 Meg x 16, 16 Meg x 32 Mobile SDRAM
MT47H64M8CF-25EG MICRON-MT47H64M8CF-25EG Datasheet
9Mb / 132P
DDR2 SDRAM MT47H128M4 ??32 Meg x 4 x 4 banks MT47H64M8 ??16 Meg x 8 x 4 banks MT47H32M16 ??8 Meg x 16 x 4 banks
MT47H64M16HR-25EITH MICRON-MT47H64M16HR-25EITH Datasheet
9Mb / 134P
DDR2 SDRAM MT47H256M4 ??32 Meg x 4 x 8 banks MT47H128M8 ??16 Meg x 8 x 8 banks MT47H64M16 ??8 Meg x 16 x 8 banks
MT47H64M16HR-25H MICRON-MT47H64M16HR-25H Datasheet
1Mb / 132P
DDR2 SDRAM MT47H256M4 ??32 Meg x 4 x 8 banks MT47H128M8 ??16 Meg x 8 x 8 banks MT47H64M16 ??8 Meg x 16 x 8 banks
MT47H128M16RT-25EC MICRON-MT47H128M16RT-25EC Datasheet
1Mb / 134P
DDR2 SDRAM MT47H512M4 ??64 Meg x 4 x 8 banks MT47H256M8 ??32 Meg x 8 x 8 banks MT47H128M16 ??16 Meg x 16 x 8 banks
MT47H128M16RT-25EITC MICRON-MT47H128M16RT-25EITC Datasheet
1Mb / 134P
DDR2 SDRAM MT47H512M4 ??64 Meg x 4 x 8 banks MT47H256M8 ??32 Meg x 8 x 8 banks MT47H128M16 ??16 Meg x 16 x 8 banks
MT41J64M16JT-125G MICRON-MT41J64M16JT-125G Datasheet
2Mb / 214P
DDR3 SDRAM MT41J256M4 ??32 Meg x 4 x 8 banks MT41J128M8 ??16 Meg x 8 x 8 banks MT41J64M16 ??8 Meg x 16 x 8 banks
MT41J128M16HA-15ED MICRON-MT41J128M16HA-15ED Datasheet
2Mb / 211P
DDR3 SDRAM MT41J512M4 ??64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 ??32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 ??16 Meg x 16 x 8 Banks
MT41J128M16HA-15EDTR MICRON-MT41J128M16HA-15EDTR Datasheet
2Mb / 211P
DDR3 SDRAM MT41J512M4 ??64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 ??32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 ??16 Meg x 16 x 8 Banks
MT41J128M16JT-125K MICRON-MT41J128M16JT-125K Datasheet
2Mb / 211P
DDR3 SDRAM MT41J512M4 64 Meg x 4 x 8 Banks MT41J256M8 32 Meg x 8 x 8 Banks MT41J128M16 16 Meg x 16 x 8 Banks
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com