データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1077099 データシート (PDF) - PHOENIX CONTACT

1077099 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
部品番号 1077099
ダウンロード  1077099 ダウンロード
ファイルサイズ   283.87 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Cable gland

1077099 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
1077099 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

部品番号 1077099
ダウンロード  1077099 Click to download

ファイルサイズ   283.87 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
部品情報 G-INSEC-M16-S68L-NCRS-S - Cable gland

1077099 データシート (HTML) - PHOENIX CONTACT


1077099 製品詳細

Cable gland, material for screw connection: Brass, nickel-plated, application: EMC, external
cable diameter 5 mm ... 10 mm, shielding: yes, connecting thread: M16 x 1.5, color: silvercolored,
with O-ring




同様の部品番号 - 1077099

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Heyco.
10770 HEYCO-10770 Datasheet
123Kb / 1P
Nylon PCB Supports - Threaded Male
logo
PHOENIX CONTACT
1077064 PHOENIX-1077064 Datasheet
165Kb / 8P
Mounting base housing - ICS50-B122X98-V-V-7035
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
10770A HP-10770A Datasheet
465Kb / 10P
Interferometer with Agilent 10771A Angular Reflector
More results


同様の説明 - 1077099

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PHOENIX CONTACT
1411124 PHOENIX-1411124 Datasheet
213Kb / 5P
Cable gland - G-INS-M16-S68N-PNES-GY
01/21/2022
1411200 PHOENIX-1411200 Datasheet
298Kb / 5P
Cable gland - G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S
01/21/2022
1411201 PHOENIX-1411201 Datasheet
298Kb / 5P
Cable gland - G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S
01/21/2022
1411193 PHOENIX-1411193 Datasheet
102Kb / 6P
Cable gland - G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S
09/11/2020
1424536 PHOENIX-1424536 Datasheet
81Kb / 5P
Cable gland - G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK
09/11/2020
1424542 PHOENIX-1424542 Datasheet
80Kb / 5P
Cable gland - G-INS-M16-M68N-SNES-S
09/11/2020
logo
FIBOX Enclosing innovat...
3545079 FIBOX-3545079 Datasheet
227Kb / 2P
EPDM Cable gland M16
16.08.2023
3545089 FIBOX-3545089 Datasheet
393Kb / 2P
Chloroprene Cable gland M16
16.08.2023
3545279 FIBOX-3545279 Datasheet
160Kb / 2P
EPDM Cable gland M16
16.08.2023
3545289 FIBOX-3545289 Datasheet
146Kb / 2P
Chloroprene Cable gland M16
16.08.2023
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com