データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ASD2-14.31818MHZ-E-H データシート (PDF) - Abracon Corporation

ASD2-14.31818MHZ-E-H Datasheet PDF - Abracon Corporation
部品番号 ASD2-14.31818MHZ-E-H
ダウンロード  ASD2-14.31818MHZ-E-H ダウンロード
ファイルサイズ   882.78 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ABRACON [Abracon Corporation]
ホームページ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
部品情報 HCMOS SMD Crystal Oscillator

ASD2-14.31818MHZ-E-H Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
ASD2-14.31818MHZ-E-H Datasheet PDF - Abracon Corporation

部品番号 ASD2-14.31818MHZ-E-H
ダウンロード  ASD2-14.31818MHZ-E-H Click to download

ファイルサイズ   882.78 Kbytes
ページ   4 Pages
メーカー  ABRACON [Abracon Corporation]
ホームページ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation
部品情報 HCMOS SMD Crystal Oscillator

ASD2-14.31818MHZ-E-H データシート (HTML) - Abracon Corporation


ASD2-14.31818MHZ-E-H 製品詳細

FEATURES:
• Low height 1.0mm max
• Low current consumption
• Tri-state function
• Suitable for RoHS compliant reflow
• Tight stability option
• Seam sealed package assures high reliability

APPLICATIONS:
• CCD clock for VTR Camera
• Equipment connected to PC or PC cards
• Thin equipment




同様の部品番号 - ASD2-14.31818MHZ-E-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Astrodyne Corporation
ASD20 ASTRODYNE-ASD20 Datasheet
282Kb / 3P
Isolated and Regulated 20 WATT Modular DC/DC Converters
logo
PAIRUI GROUP INC.
ASD20-12 PAIRUI-ASD20-12 Datasheet
167Kb / 4P
AC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
ASD20-12D12 ASTRODYNE-ASD20-12D12 Datasheet
282Kb / 3P
Isolated and Regulated 20 WATT Modular DC/DC Converters
ASD20-12D12 ASTRODYNE-ASD20-12D12 Datasheet
162Kb / 3P
Isolated and Regulated 20 WATT Modular DC/DC Converters
ASD20-12D15 ASTRODYNE-ASD20-12D15 Datasheet
282Kb / 3P
Isolated and Regulated 20 WATT Modular DC/DC Converters
More results


同様の説明 - ASD2-14.31818MHZ-E-H

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
HO-12 ETC1-HO-12 Datasheet
302Kb / 1P
HCMOS/TTL CRYSTAL OSCILLATOR
logo
Abracon Corporation
ASEP ABRACON-ASEP Datasheet
367Kb / 2P
HCMOS/TTL SMD PROGRAMMABLE CRYSTAL OSCILLATOR
07.09.07
ASFL2 ABRACON-ASFL2 Datasheet
151Kb / 2P
2.5V HCMOS / TTL COMPATIBLE SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
4.26.07
ASFLV ABRACON-ASFLV Datasheet
157Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS SMD VOLTAGE CONTROLLED CRYSTAL OSCILLATOR
07.11.07
ASV1 ABRACON-ASV1 Datasheet
364Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS/TTL SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
07.12.07
ASV ABRACON-ASV Datasheet
366Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS/TTL SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
07.11.07
ASV ABRACON-ASV_08 Datasheet
202Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS/TTL SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
02.25.08
ASV1 ABRACON-ASV1_07 Datasheet
893Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS/TTL SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
12.14.07
ASV-32.000MHZ-E-T ABRACON-ASV-32.000MHZ-E-T Datasheet
881Kb / 2P
3.3Vdc HCMOS/SMD CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR
07.06.10
logo
Fox Electronics
FOX465 FOX-FOX465 Datasheet
390Kb / 2P
HCMOS 32.768kHz SMD Crystal Oscillator
More results




Abracon Corporation について


Abracon Corporation is a global manufacturer of frequency control, signal conditioning, and magnetic components. The company was founded in 1992 and is headquartered in Austin, Texas. Abracon offers a wide range of products, including quartz crystals, MEMS oscillators, resonators, filters, and antennas. These components are used in a variety of applications, including telecommunications, automotive, industrial, consumer electronics, and Internet of Things (IoT) devices.

Abracon is known for its commitment to quality and innovation. The company has won numerous awards for its products and services, including Supplier of the Year awards from several major electronics manufacturers. Abracon's products are available through a global network of distributors and sales representatives. The company also offers custom design and engineering services to meet the specific needs of its customers.

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com