データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

885392005011 データシート (PDF) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

885392005011 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品番号 885392005011
ダウンロード  885392005011 ダウンロード
ファイルサイズ   715.5 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-MCA Multilayer Chip Antenna

885392005011 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
885392005011 Datasheet PDF - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 885392005011
ダウンロード  885392005011 Click to download

ファイルサイズ   715.5 Kbytes
ページ   7 Pages
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.
部品情報 WE-MCA Multilayer Chip Antenna

885392005011 データシート (HTML) - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.


885392005011 製品詳細

General Information:
Operating Temperature -55 °C up to +125 °C
Storage Conditions (in original
packaging) up to 40 °C; < 75 % rH
Moisture Sensitivity Level (MSL) 1
Test Board 74889100921EB
Test conditions of Electrical Properties: +20 °C, 33 % rH if not specified differently




同様の部品番号 - 885392005011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
885392005011 WURTH-885392005011 Datasheet
394Kb / 7P
WCAP-CSRF High Frequency MLCC
001.000
More results


同様の説明 - 885392005011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74889102450 WURTH-74889102450 Datasheet
546Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488910915 WURTH-7488910915 Datasheet
609Kb / 8P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488915724 WURTH-7488915724 Datasheet
794Kb / 8P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.001
7488918022 WURTH-7488918022 Datasheet
695Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488920157 WURTH-7488920157 Datasheet
590Kb / 8P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
7488922455 WURTH-7488922455 Datasheet
620Kb / 8P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
74889302450 WURTH-74889302450 Datasheet
553Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.000
74889402450 WURTH-74889402450 Datasheet
544Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
74889502450 WURTH-74889502450 Datasheet
537Kb / 7P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
001.001
7488960245 WURTH-7488960245 Datasheet
629Kb / 8P
WE-MCA Multilayer Chip Antenna
002.000
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com