データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PP000408 データシート (PDF) - Multicomp Pro

PP000408 Datasheet PDF - Multicomp Pro
部品番号 PP000408
ダウンロード  PP000408 ダウンロード
ファイルサイズ   139.95 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MULTICOMP [Multicomp Pro]
ホームページ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
部品情報 Defence Standard/BS4808 63/0.20mm PVC Equipment Wire - 100m Reel

PP000408 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PP000408 Datasheet PDF - Multicomp Pro

部品番号 PP000408
ダウンロード  PP000408 Click to download

ファイルサイズ   139.95 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  MULTICOMP [Multicomp Pro]
ホームページ  https://www.multicomp-pro.com/
Logo MULTICOMP - Multicomp Pro
部品情報 Defence Standard/BS4808 63/0.20mm PVC Equipment Wire - 100m Reel

PP000408 データシート (HTML) - Multicomp Pro


PP000408 製品詳細

Product Description
Reference Standard
BS 4808 Part 2 Class 3 & Def Stan 61-12 (Pt6) Type 3
Construction
Conductor Material : Tinned Copper
Construction : T0.2 ±0.008 × 63
Standard Dia.(mm) : 1.6
Jacket Material : PVC
Jacket Thickness (Min.) : 0.6
Jacket Dia. (mm) : 3.05 ±0.1
*Jacket Colour : See table below
Electrical Characteristics
Max. Conductor DC Resistance at 20°C(Ω×km) : 9.7
Rated Temperature (°C) : 85
Rated Voltage (V) : 1.5kV
20°C Insulation Resistance(MΩ.kM) : > 200
Current Rating : 15 Amps

Description
Wire, 63/0.20mm, 100m




同様の部品番号 - PP000408

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Multicomp Pro
PP000400 MULTICOMP-PP000400 Datasheet
149Kb / 1P
BS4808 1mm2 (32/0.2mm) PVC Equipment Wire
V1.0 06/04/20
PP000401 MULTICOMP-PP000401 Datasheet
149Kb / 1P
BS4808 1mm2 (32/0.2mm) PVC Equipment Wire
V1.0 06/04/20
PP000402 MULTICOMP-PP000402 Datasheet
149Kb / 1P
BS4808 1mm2 (32/0.2mm) PVC Equipment Wire
V1.0 06/04/20
PP000403 MULTICOMP-PP000403 Datasheet
149Kb / 1P
BS4808 1mm2 (32/0.2mm) PVC Equipment Wire
V1.0 06/04/20
PP000404 MULTICOMP-PP000404 Datasheet
149Kb / 1P
BS4808 1mm2 (32/0.2mm) PVC Equipment Wire
V1.0 06/04/20
More results


同様の説明 - PP000408

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
PP001185 ETC2-PP001185 Datasheet
445Kb / 9P
Tri-Rated Flexible PVC Equipment Wire
logo
Power System Technology
FAB0203013 PST-FAB0203013 Datasheet
208Kb / 3P
Defence : Missile launcher simulator
FAB0401001 PST-FAB0401001 Datasheet
230Kb / 3P
Naval defence
FAB0410018 PST-FAB0410018 Datasheet
231Kb / 4P
Defence
logo
ETAL Group
483-G ETAL-483-G Datasheet
308Kb / 4P
Aircraft systems and equipment (fixed wing and helicopters); other extra low voltage wiring applications; defence equipment; communications systems
583-G ETAL-583-G Datasheet
267Kb / 4P
Aircraft systems and equipment (fixed wing and helicopters); other extra low voltage wiring applications; defence equipment; communications systems
logo
List of Unclassifed Man...
AWM20276 ETC2-AWM20276 Datasheet
40Kb / 2P
PVC jacketed cable for electrical equipment
logo
PHOENIX CONTACT
1404906 PHOENIX-1404906 Datasheet
78Kb / 5P
Flat-ribbon conductor - VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M
09/11/2020
1441545 PHOENIX-1441545 Datasheet
89Kb / 5P
Cable reel - SAC-17P-100,0-PVC/0,14
09/11/2020
1501841 PHOENIX-1501841 Datasheet
79Kb / 5P
Cable reel - SAC-5P-100,0-PVC/0,34
09/11/2020
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com