データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TF0193C データシート (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TF0193C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品番号 TF0193C
ダウンロード  TF0193C ダウンロード
ファイルサイズ   1351.22 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW DPX 793 / 763MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm

TF0193C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TF0193C Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TF0193C
ダウンロード  TF0193C Click to download

ファイルサイズ   1351.22 Kbytes
ページ   14 Pages
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
部品情報 SAW DPX 793 / 763MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm

TF0193C データシート (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.




同様の部品番号 - TF0193C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TF0193A TAI-SAW-TF0193A Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
TF0193B TAI-SAW-TF0193B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
More results


同様の説明 - TF0193C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TF0155A TAI-SAW-TF0155A Datasheet
682Kb / 14P
SAW DPX 718/773MHz 30/30MHz BW Band28 SMD1.8X1.4 mm
TF0203A TAI-SAW-TF0203A Datasheet
471Kb / 14P
SAW Band2 DPX 1880 / 1960MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=59.04/59.04MHz)
TF0208A TAI-SAW-TF0208A Datasheet
546Kb / 13P
SAW DPX 897.5 / 942.5MHz 35/35MHz BW Band8 SMD1.8X1.4 mm
TF0210A TAI-SAW-TF0210A Datasheet
1Mb / 13P
SAW Band3 DPX 1747.5/1842.5MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=74.7MHz)
TF0210B TAI-SAW-TF0210B Datasheet
1Mb / 13P
SAW Band3 DPX 1747.5 / 1842.5MHz SMD1.8X1.4 mm(BW=74.7MHz)
TF0167B TAI-SAW-TF0167B Datasheet
497Kb / 14P
SAW DPX 1745 / 2155MHz 69.04/89.04MHz BW Band66 SMD1.8X1.4 mm
TF0169B TAI-SAW-TF0169B Datasheet
578Kb / 13P
SAW DPX 782 / 751MHz 10/10MHz BW Band13 SMD1.8X1.4 mm
TF0190A TAI-SAW-TF0190A Datasheet
620Kb / 13P
SAW DPX 710 / 740MHz 12/12MHz BW Band17 SMD1.8X1.4 mm
TF0193A TAI-SAW-TF0193A Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
TF0193B TAI-SAW-TF0193B Datasheet
1Mb / 14P
SAW DPX 763 / 793MHz 10/10MHz BW Band14 SMD1.8X1.4 mm
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com