データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MP3510S データシート (PDF) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

MP3510S Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品番号 MP3510S
ダウンロード  MP3510S ダウンロード
ファイルサイズ   146.33 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 35.0A Single-PhaseSiliconBridgeRectifier

MP3510S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
MP3510S Datasheet PDF - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.

部品番号 MP3510S
ダウンロード  MP3510S Click to download

ファイルサイズ   146.33 Kbytes
ページ   2 Pages
メーカー  SHUNYE [Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.]
ホームページ  http://www.shunyegroup.com.cn/
Logo SHUNYE - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.
部品情報 35.0A Single-PhaseSiliconBridgeRectifier

MP3510S データシート (HTML) - Shanghai Shunye Electronics Co.,Ltd.


MP3510S 製品詳細

Features
This series is UL listed under the Recognized
Component Index, file number E142814
The plastic material used carries Underwriters Laboratory
flammability recognition 94V-0
Integrally molded heat sinks provide low thermal resistance
for maximum heat dissipation
Single In-Line terminals array suitable for P.C. board
mounting
Surge overload ratings to 400 amperes
High temperature soldering guaranteed 265 C /10
seconds at 5 lbs (2.3kg) tension

Mechanical Data
Case: Molded plastic with heat sink integrally mounted in the
bridge encapsulation
Terminals: Plated wire leads solderable per MIL-STD-202,
Method 208
Mounting Position: Any
Weight: 0.6 ounce, 17 grams (approx)




同様の部品番号 - MP3510S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RFE international
MP3510S RFE-MP3510S Datasheet
508Kb / 2P
BRIDGE RECTIFIERS 35 to 50 Amps
More results


同様の説明 - MP3510S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
74V1GU04 STMICROELECTRONICS-74V1GU04 Datasheet
48Kb / 7P
SINGLE INVERTER SINGLE STAGE
Oct-1999
logo
TAITRON Components Inco...
TB3505 TAITRON-TB3505 Datasheet
235Kb / 5P
35.0A Single-Phase Bridge Rectifier
TB3505G TAITRON-TB3505G Datasheet
235Kb / 5P
35.0A Glass Passivated Bridge Rectifier
TB3505GW TAITRON-TB3505GW Datasheet
243Kb / 5P
35.0A Glass Passivated Bridge Rectifier
TB3505W TAITRON-TB3505W Datasheet
242Kb / 5P
35.0A Single-Phase Bridge Rectifier
logo
STMicroelectronics
74V1GU04 STMICROELECTRONICS-74V1GU04_04 Datasheet
110Kb / 9P
SINGLE INVERTER (SINGLE STAGE)
Apr-2004
logo
Gulf Semiconductor
GBPC35005 GULFSEMI-GBPC35005 Datasheet
124Kb / 3P
SINGLE PHASE GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT:35.0A
KBPC35005 GULFSEMI-KBPC35005 Datasheet
609Kb / 2P
SINGLE PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 35.0A
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM233C HMSEMI-HM233C Datasheet
1Mb / 9P
Single touch single output IC
logo
SMC Diode Solutions Co....
GBJ35005 SMCDIODE-GBJ35005 Datasheet
425Kb / 5P
Single-Phase 35.0A Glass Passivated Bridge Rectifier
Rev. B
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com