データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DSC1001AE2-030.0000T データシート (PDF) - Microchip Technology

DSC1001AE2-030.0000T Datasheet PDF - Microchip Technology
部品番号 DSC1001AE2-030.0000T
ダウンロード  DSC1001AE2-030.0000T ダウンロード
ファイルサイズ   2262.58 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
部品情報 1.8V-3.3V Low-Power Precision CMOS Oscillators

DSC1001AE2-030.0000T Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DSC1001AE2-030.0000T Datasheet PDF - Microchip Technology

部品番号 DSC1001AE2-030.0000T
ダウンロード  DSC1001AE2-030.0000T Click to download

ファイルサイズ   2262.58 Kbytes
ページ   31 Pages
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology
部品情報 1.8V-3.3V Low-Power Precision CMOS Oscillators

DSC1001AE2-030.0000T データシート (HTML) - Microchip Technology


DSC1001AE2-030.0000T 製品詳細

Features
• Frequency Range: 1 MHz to 150 MHz
• Exceptional Stability over Temperature
- ±10 ppm, ±20 ppm, ±25 ppm, ±50 ppm
• Operating Voltage
- 1.7 to 3.6V
• Operating Temperature Range
- Ext. Industrial –40°C to 105°C
- Industrial –40°C to 85°C
- Commercial –20°C to 70°C
• Low Operating and Standby Current
- 6 mA Operating (1 MHz)
- 15 μA Standby (Max.)
• Ultra Miniature Footprint
- 2.5 mm x 2.0 mm x 0.85 mm
- 3.2 mm x 2.5 mm x 0.85 mm
- 5.0 mm x 3.2 mm x 0.85 mm
- 7.0 mm x 5.0 mm x 0.85 mm
• MIL-STD 883 Shock and Vibration Resistant
• Pb Free, RoHS, Reach SVHC Compliant
• For AEC-Q100 Qualified, Refer to DSA10xx Family

Applications
• Mobile Applications
• Consumer Electronics
• Portable Electronics
• DVR, CCTV, Surveillance Cameras
• Low Profile Applications
• Industrial Applications

General Description
The DSC1001/3/4 is a silicon MEMS based CMOS family of oscillators that offers excellent jitter and stability performance over a wide range of supply voltages and temperatures. The device operates from 1 MHz to 150 MHz with supply voltages between 1.8 to 3.3 volts and temperature ranges up to –40°C to 105°C.
The DSC1001/3/4 incorporate an all silicon resonator that is extremely robust and nearly immune to stress related fractures, common to crystal based oscillators. Without sacrificing the performance and stability required of today’s systems, a crystal-less design allows for a higher level of reliability, making the DSC1001/3/4 ideal for rugged, industrial, and portable applications where stress, shock, and vibration can damage quartz crystal based systems.
Available in industry standard packages, the DSC1001/3/4 can be “dropped-in” to the same PCB footprint as standard crystal oscillators.
The DSC1003 and DSC1004 have the same functionality and performance as the DSC1001, but feature higher output drives of 25 pF and 40 pF, respectively.




同様の部品番号 - DSC1001AE2-030.0000T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microchip Technology
DSC1001AE2-T MICROCHIP-DSC1001AE2-T Datasheet
597Kb / 24P
1.8V-3.3V Low-Power Precision CMOS Oscillators
10/25/17
More results


同様の説明 - DSC1001AE2-030.0000T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
KC2016B-C1 KSS-KC2016B-C1 Datasheet
111Kb / 1P
CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V Compatible/ 2.0횞1.6mm
KC2520A-C1 KSS-KC2520A-C1 Datasheet
56Kb / 1P
CMOS/ 1.8V/ 2.5V/ 3.3V/ 2.5횞2.0mm
KC2520M KSS-KC2520M Datasheet
132Kb / 1P
CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V Compatible/ 2.5횞2.0mm
KC5032A-C1 KSS-KC5032A-C1 Datasheet
451Kb / 1P
CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V/ 5.0횞3.2mm
KC5032A-CM KSS-KC5032A-CM Datasheet
149Kb / 1P
CMOS/ 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V/ 5.0횞3.2mm
logo
EUROQUARTZ limited
EMEM1001 EUROQUARTZ-EMEM1001 Datasheet
580Kb / 5P
Low Power Precision CMOS
EMEM8004 EUROQUARTZ-EMEM8004 Datasheet
273Kb / 5P
Programmable Low Power Precision CMOS
logo
Micrel Semiconductor
DSC1004 MICREL-DSC1004 Datasheet
757Kb / 7P
Low-Power Precision CMOS Oscillator
logo
Microchip Technology
DSA1001 MICROCHIP-DSA1001 Datasheet
638Kb / 22P
1.8V-3.3V Low-Power Precision CMOS Oscillators for Automotive
10/25/17
DSC1001 MICROCHIP-DSC1001 Datasheet
597Kb / 24P
1.8V-3.3V Low-Power Precision CMOS Oscillators
10/25/17
More results




Microchip Technology について


Microchip Technologyは、1989年に設立されたアメリカの半導体会社です。
同社は、自動車、産業、消費者市場のさまざまなアプリケーションに、幅広いマイクロコントローラー、アナログ、メモリ、セキュリティ製品を提供しています。
Microchipは、世界最大のマイクロコントローラーサプライヤーの1つであり、低電力設計の専門知識と省エネ技術に焦点を当てていることで知られています。
同社はまた、顧客が製品の設計とプロトタイプを支援するための開発ツールとソフトウェアも提供しています。
Microchipは70か国以上で事業を展開しており、その製品は幅広いアプリケーションで使用されています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。