データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DS147 データシート (PDF) - Bridgelux, Inc.

DS147 Datasheet PDF - Bridgelux, Inc.
部品番号 DS147
ダウンロード  DS147 ダウンロード
ファイルサイズ   1257.77 Kbytes
ページ   22 Pages
メーカー  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
ホームページ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.
部品情報 SMD 2835 0.05W 3V

DS147 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
DS147 Datasheet PDF - Bridgelux, Inc.

部品番号 DS147
ダウンロード  DS147 Click to download

ファイルサイズ   1257.77 Kbytes
ページ   22 Pages
メーカー  BRIDGELUX [Bridgelux, Inc.]
ホームページ  https://www.bridgelux.com/
Logo BRIDGELUX - Bridgelux, Inc.
部品情報 SMD 2835 0.05W 3V

DS147 データシート (HTML) - Bridgelux, Inc.


DS147 製品詳細

Features
• Industry-standard 2835 footprint
• Enables 3- and 6-step MacAdam ellipse custom
binning kits
• RoHS compliant and lead free
• Multiple CCT configurations for a wide range of
lighting applications




同様の部品番号 - DS147

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumileds Lighting Compa...
DS147 LUMILEDS-DS147 Datasheet
1Mb / 16P
Low power solution
More results


同様の説明 - DS147

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA2145F TOSHIBA-TA2145F Datasheet
572Kb / 15P
3V STEREO GEADPHONE AMPLIFIER (3V USE)
logo
STMicroelectronics
STM706T STMICROELECTRONICS-STM706T Datasheet
468Kb / 26P
3V Supervisor
Feb-2005
logo
RF Micro Devices
RF2373 RFMD-RF2373_1 Datasheet
220Kb / 12P
3V LOW NOISE AMPLIFIER/ 3V DRIVER AMPLIFIER
logo
Cree, Inc
JE28353-V CREE-JE28353-V Datasheet
3Mb / 29P
Cree J Series 2835 LEDs
logo
Broadcom Corporation.
ASMW-LA00 BOARDCOM-ASMW-LA00 Datasheet
897Kb / 13P
0.5W 2835 Surface-Mount LED
logo
Cree, Inc
JK28359-V CREE-JK28359-V Datasheet
5Mb / 28P
Cree짰 J Series??2835 9?멫 Value LEDs
JK283518-V CREE-JK283518-V Datasheet
5Mb / 28P
Cree짰 J Series??2835 18-V LEDs
2835LED CREE-2835LED Datasheet
5Mb / 28P
J Series??2835 LEDs
logo
Broadcom Corporation.
ASMW-LG00 BOARDCOM-ASMW-LG00 Datasheet
974Kb / 13P
0.5W 2835 Surface-Mount LED
logo
Bridgelux, Inc.
SMD2835 BRIDGELUX-SMD2835 Datasheet
1Mb / 23P
Bridgelux® SMD 2835 0.2W 3V
Rev. B
More results



リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com