データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EVQP2602W データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

EVQP2602W Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 EVQP2602W
ダウンロード  EVQP2602W ダウンロード
ファイルサイズ   201.27 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2

EVQP2602W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
EVQP2602W Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 EVQP2602W
ダウンロード  EVQP2602W Click to download

ファイルサイズ   201.27 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2

EVQP2602W データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor


EVQP2602W 製品詳細

■ Features
● External dimensions : 4.7 mm×3.5 mm,
Height : Middle Push Travel 2.5 mm
Short Push Travel 2.1 mm, 2.5 mm
● High operating force and long operational life
● High mountability with J-bent (4 terminals)
■ Recommended Applications
● Operation switches for portable electronic equipment
(Mobile phones, Digital still cameras, Camcorders,
Portable audio players, etc.)
● Keyless entry systems (automotive)
● Car audio equipment




同様の部品番号 - EVQP2602W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
EVQP2602W PANASONIC-EVQP2602W Datasheet
102Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
EVQP2602W PANASONIC-EVQP2602W Datasheet
102Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2
EVQP2602W PANASONIC-EVQP2602W Datasheet
102Kb / 4P
4.7 mm3.5 mm SMD Light Touch Switch es
More results


同様の説明 - EVQP2602W

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
EVQPAC04M PANASONIC-EVQPAC04M_12 Datasheet
86Kb / 3P
5N Type Light Touch Switches Light Touch Switches/EVQPA/PB
EVQ9P701K PANASONIC-EVQ9P701K Datasheet
143Kb / 4P
Light Touch Switches
EVQPLA PANASONIC-EVQPLA Datasheet
89Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQPS0202K PANASONIC-EVQPS0202K Datasheet
112Kb / 4P
Light Touch Switches
EVQQ0C PANASONIC-EVQQ0C Datasheet
111Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQ-PPHA25 PANASONIC-EVQ-PPHA25 Datasheet
97Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQPP
EVQ-P2002M PANASONIC-EVQ-P2002M Datasheet
102Kb / 4P
Light Touch Switches/EVQP2/P9/3P2
EVPAX PANASONIC-EVPAX Datasheet
93Kb / 2P
Light Touch Switches
EVQP4HB3B PANASONIC-EVQP4HB3B_16 Datasheet
129Kb / 3P
Light Touch Switches
EVQPVA05K PANASONIC-EVQPVA05K_16 Datasheet
103Kb / 2P
Light Touch Switches
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com