データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC215P-F データシート (PDF) - Panasonic Semiconductor

TC215P-F Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
部品番号 TC215P-F
ダウンロード  TC215P-F ダウンロード
ファイルサイズ   690.38 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES

TC215P-F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
TC215P-F Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

部品番号 TC215P-F
ダウンロード  TC215P-F Click to download

ファイルサイズ   690.38 Kbytes
ページ   17 Pages
メーカー  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
ホームページ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
部品情報 15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES

TC215P-F データシート (HTML) - Panasonic Semiconductor




同様の部品番号 - TC215P-F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
TC215P-F PANASONIC-TC215P-F Datasheet
9Mb / 24P
TOGGLE SWITCH
More results


同様の説明 - TC215P-F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TOCOSAMERICA, INC.
3T106D TOCOS-3T106D Datasheet
3Mb / 8P
Miniature Toggle and Push Button Switches
logo
List of Unclassifed Man...
D16-LMT1-2AB ETC-D16-LMT1-2AB Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
H8350ABBB ETC2-H8350ABBB Datasheet
156Kb / 2P
8300 Push Button Switches
D16-LAS1-1AB ETC2-D16-LAS1-1AB Datasheet
166Kb / 4P
Push Button Switches
logo
Schneider Electric
9001KU17 SCHNEIDER-9001KU17 Datasheet
137Kb / 2P
30mm Push Button, Types K or SK, clear protective boot, for selector switches
Jan 6, 2022
logo
Littelfuse
8486 LITTELFUSE-8486 Datasheet
238Kb / 1P
STOPLAMP PUSH BUTTON SWITCHES
2019 Rev: 021219
9095 LITTELFUSE-9095 Datasheet
249Kb / 1P
PUSH-BUTTON SWITCHES
2016 Rev: 120116
9187 LITTELFUSE-9187 Datasheet
249Kb / 1P
PUSH-BUTTON SWITCHES
2016 Rev: 120116
9269 LITTELFUSE-9269 Datasheet
292Kb / 1P
DOOR PUSH BUTTON SWITCHES
2019 Rev: 021119
logo
List of Unclassifed Man...
6612 ETC-6612 Datasheet
86Kb / 1P
Wire Lead Toggle & Push Button Switches
More results




Panasonic Semiconductor について


Panasonic Semiconductorは、日本の電子会社であるPanasonic Corporationの子会社です。
Panasonic Semiconductorは、自動車、産業、消費者市場のさまざまな用途向けに、マイクロコントローラー、センサー、電力管理ICS、およびその他の電子部品を含む幅広い製品を提供します。
同社は品質と信頼性に焦点を当てていることで知られており、その製品は電力管理、照明、その他のアプリケーションで広く使用されています。
パナソニック半導体はいくつかの国で事業を展開しており、アジア太平洋地域の電子部品の主要なサプライヤーの1つです。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com